công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MSP430F479 bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện MSP430F479
Giải thích chi tiết về linh kiện  MSP430F47x Mixed-Signal Microcontrollers
Download  95 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

MSP430F479 bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - Texas Instruments

Back Button MSP430F479 Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments MSP430F479 Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments MSP430F479 Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments MSP430F479 Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments MSP430F479 Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments MSP430F479 Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments MSP430F479 Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments MSP430F479 Datasheet HTML 45Page - Texas Instruments MSP430F479 Datasheet HTML 46Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 95 page
background image
SDA
SCL
t
LOW
t
HD , DAT
t
SU , DAT
t
HD , STA
t
SU , STA
t
HD , STA
t
HIGH
t
SU , STO
t
SP
t
BUF
42
MSP430F479, MSP430F478, MSP430F477
SLAS629B – MARCH 2009 – REVISED MAY 2020
www.ti.com
Submit Documentation Feedback
Product Folder Links: MSP430F479 MSP430F478 MSP430F477
Specifications
Copyright © 2009–2020, Texas Instruments Incorporated
5.43
USCI (I
2C Mode)
over recommended ranges of supply voltage and operating free-air temperature (unless otherwise noted) (see Figure 5-31)
PARAMETER
TEST CONDITIONS
VCC
MIN
TYP
MAX UNIT
fUSCI
USCI input clock frequency
Internal: SMCLK, ACLK
External: UCLK
Duty Cycle = 50% ±10%
fSYSTEM MHz
fSCL
SCL clock frequency
2.2 V, 3 V
0
400
kHz
tHD,STA
Hold time (repeated) START
fSCL ≤ 100 kHz
2.2 V, 3 V
4.0
µs
fSCL > 100 kHz
2.2 V, 3 V
0.6
tSU,STA
Setup time for a repeated START
fSCL ≤ 100 kHz
2.2 V, 3 V
4.7
µs
fSCL > 100 kHz
2.2 V, 3 V
0.6
tHD,DAT
Data hold time
2.2 V, 3 V
0
ns
tSU,DAT
Data setup time
2.2 V, 3 V
250
ns
tSU,STO
Setup time for STOP
2.2 V, 3 V
4
µs
tSP
Pulse duration of spikes suppressed by
input filter
2.2 V
50
150
600
ns
3 V
50
100
600
Figure 5-31. I2C Mode Timing


Số phần tương tự - MSP430F479

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430F479 TI1-MSP430F479 Datasheet
6Mb / 21P
[Old version datasheet]   ULTRA-LOW-POWER MICROCONTROLLERS
MSP430F4793 TI1-MSP430F4793 Datasheet
6Mb / 21P
[Old version datasheet]   ULTRA-LOW-POWER MICROCONTROLLERS
MSP430F4793IPZ TI-MSP430F4793IPZ Datasheet
937Kb / 46P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F4793IPZ TI-MSP430F4793IPZ Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
MSP430F4793IPZ TI-MSP430F4793IPZ Datasheet
1Mb / 79P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER
More results

Mô tả tương tự - MSP430F479

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MSP430X33X TI-MSP430X33X Datasheet
353Kb / 27P
[Old version datasheet]   MIXED SIGNAL MICROCONTROLLERS
MSP430F5638 TI1-MSP430F5638_15 Datasheet
1Mb / 120P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6638 TI1-MSP430F6638 Datasheet
1Mb / 126P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430F6736A TI1-MSP430F6736A Datasheet
2Mb / 149P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR2033 TI1-MSP430FR2033 Datasheet
1Mb / 89P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR4133 TI1-MSP430FR4133 Datasheet
1Mb / 101P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5969 TI1-MSP430FR5969_15 Datasheet
2Mb / 132P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP432P401R TI1-MSP432P401R Datasheet
1Mb / 157P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430FR5994 TI1-MSP430FR5994 Datasheet
1Mb / 166P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
MSP430I2041 TI1-MSP430I2041 Datasheet
1Mb / 76P
[Old version datasheet]   Mixed-Signal Microcontrollers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com