công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP5910 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LP5910
Giải thích chi tiết về linh kiện  LP5910 300-mA Low-Noise, Low-IQ LDO
Download  35 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LP5910 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - Texas Instruments

Back Button LP5910_V02 Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments LP5910_V02 Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments LP5910_V02 Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments LP5910_V02 Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments LP5910_V02 Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments LP5910_V02 Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments LP5910_V02 Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments LP5910_V02 Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments LP5910_V02 Datasheet HTML 26Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 35 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
4X (
0.18)
(0.35) TYP
(0.35) TYP
(
0.18)
METAL
0.255 MAX
SOLDER MASK
OPENING
0.255 MIN
METAL UNDER
SOLDER MASK
(
0.18)
SOLDER MASK
OPENING
4223743/A 05/2017
DSBGA - 0.44 mm max height
YKA0004-C01
DIE SIZE BALL GRID ARRAY
NOTES: (continued)
3. Final dimensions may vary due to manufacturing tolerance considerations and also routing constraints.
For more information, see Texas Instruments literature number SNVA009 (www.ti.com/lit/snva009).
LP5910-1.1BYKA
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:50X
1
2
A
B
NON-SOLDER MASK
DEFINED
(PREFERRED)
NOT TO SCALE
SOLDER MASK DETAILS
EXPOSED
METAL
SOLDER MASK
DEFINED
EXPOSED
METAL
22
LP5910
SNVSA91E – SEPTEMBER 2015 – REVISED JULY 2017
www.ti.com
Product Folder Links: LP5910
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2015–2017, Texas Instruments Incorporated


Số phần tương tự - LP5910_V02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LP5910 TI1-LP5910_V01 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   LP5910 300-mA Low-Noise, Low-IQ LDO
LP5910 TI-LP5910_V03 Datasheet
2Mb / 31P
[Old version datasheet]   LP5910 300-mA Low-Noise, Low-IQ LDO
More results

Mô tả tương tự - LP5910_V02

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LP5910 TI-LP5910_V03 Datasheet
2Mb / 31P
[Old version datasheet]   LP5910 300-mA Low-Noise, Low-IQ LDO
LP5910 TI1-LP5910_V01 Datasheet
1Mb / 35P
[Old version datasheet]   LP5910 300-mA Low-Noise, Low-IQ LDO
LP5910_017 TI1-LP5910_017 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   300-mA Low-Noise, Low-IQ LDO
LP5910 TI1-LP5910_17 Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   300-mA Low-Noise, Low-IQ LDO
TPS7A20 TI-TPS7A20_V06 Datasheet
7Mb / 42P
[Old version datasheet]   TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO
TPS7A20 TI-TPS7A20_V07 Datasheet
8Mb / 44P
[Old version datasheet]   TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO
TPS7A20 TI1-TPS7A20_V04 Datasheet
641Kb / 28P
[Old version datasheet]   TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO
TPS7A20 TI-TPS7A20_V16 Datasheet
8Mb / 57P
[Old version datasheet]   TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO
REVISED MAY 2022
TPS7A20 TI-TPS7A20_V14 Datasheet
8Mb / 57P
[Old version datasheet]   TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO
MAY 2022
TPS7A20 TI-TPS7A20_V05 Datasheet
910Kb / 31P
[Old version datasheet]   TPS7A20 300-mA, Ultra-Low-Noise, Low-IQ, High PSRR LDO
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com