công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMH9126 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LMH9126
Giải thích chi tiết về linh kiện  LMH9126 2.2??.9-GHz Differential to Single-Ended Amplifier With Integrated Balun
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMH9126 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LMH9126 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMH9126 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMH9126 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMH9126 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMH9126 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMH9126 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMH9126 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMH9126 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMH9126 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 18 page
background image
Frequency (MHz)
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
TA = -40o C
TA = 25o C
TA = 85o C
TA = 105o C
Frequency (MHz)
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
TA = -40o C
TA = 25o C
TA = 85o C
TA = 105o C
Frequency (MHz)
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
-1
-0.5
0
0.5
1
TA = -40o C
TA = 25o C
TA = 85o C
TA = 105o C
8
LMH9126
SNLS634 – APRIL 2020
www.ti.com
Product Folder Links: LMH9126
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2020, Texas Instruments Incorporated
Typical Characteristics (continued)
at TA = 25°C, VDD = 3.3 V, differential input impedance (ZIN) = 100 Ω, single-ended output impedance (ZLOAD) = 50 Ω, and
POUT(TOTAL) = 8 dBm into ZLOAD = 50 Ω (unless otherwise noted)
Figure 13. CMRR vs Frequency
Figure 14. Gain Imbalance vs Frequency and Temperature
Figure 15. Phase Imbalance vs Frequency and Temperature


Số phần tương tự - LMH9126

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMH9135 TI-LMH9135 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LMH9135 3.2 ??4.2 GHz Differential to Single-Ended Amplifier with Integrated Balun
LMH9135IRRLR TI-LMH9135IRRLR Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LMH9135 3.2 ??4.2 GHz Differential to Single-Ended Amplifier with Integrated Balun
More results

Mô tả tương tự - LMH9126

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMH9235 TI1-LMH9235 Datasheet
424Kb / 16P
[Old version datasheet]   LMH9235 3.3 GHz ??3.8 GHz Single-Ended to Differential Amplifier with Integrated Balun
LMH9135 TI-LMH9135 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LMH9135 3.2 ??4.2 GHz Differential to Single-Ended Amplifier with Integrated Balun
LMH9226 TI1-LMH9226 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   LMH9226 Single-Ended to Differential 2.3-GHz to 2.9-GHz RF Amplifier With Balun
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC785LP4E HITTITE-HMC785LP4E Datasheet
499Kb / 12P
   BiCMOS MIXER W/ INTEGRATED LO AMPLIFIER, 1.7 - 2.2 GHz
HMC485MS8G HITTITE-HMC485MS8G Datasheet
260Kb / 8P
   HIGH IP3 GaAs MMIC MIXER with INTEGRATED LO AMPLIFIER, 1.7 - 2.2 GHz
logo
Texas Instruments
THS3215 TI1-THS3215 Datasheet
1Mb / 71P
[Old version datasheet]   THS3215 650-MHz, Differential to Single-Ended DAC Output Amplifier
logo
TriQuint Semiconductor
TGA2951-EPU TRIQUINT-TGA2951-EPU Datasheet
352Kb / 10P
   10 Gb/s Single Ended to Differential Amplifier TGA2951-EPU
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC687LP4 HITTITE-HMC687LP4_10 Datasheet
731Kb / 10P
   BiCMOS MMIC MIXER W/ INTEGRATED LO AMPLIFIER, 1.7 - 2.2 GHz
HMC685LP4 HITTITE-HMC685LP4_10 Datasheet
743Kb / 10P
   BiCMOS MMIC MIXER W/ INTEGRATED LO AMPLIFIER, 1.7 - 2.2 GHz
HMC687LP4 HITTITE-HMC687LP4 Datasheet
367Kb / 10P
   BiCMOS MMIC MIXER W/ INTEGRATED LO AMPLIFIER, 1.7 - 2.2 GHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com