công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM4884A bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

tên linh kiện STM4884A
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMHOP [SamHop Microelectronics Corp.]
Trang chủ  http://www.samhop.com.tw
Logo SAMHOP - SamHop Microelectronics Corp.

STM4884A bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - SamHop Microelectronics Corp.

  STM4884A Datasheet HTML 1Page - SamHop Microelectronics Corp. STM4884A Datasheet HTML 2Page - SamHop Microelectronics Corp. STM4884A Datasheet HTML 3Page - SamHop Microelectronics Corp. STM4884A Datasheet HTML 4Page - SamHop Microelectronics Corp. STM4884A Datasheet HTML 5Page - SamHop Microelectronics Corp. STM4884A Datasheet HTML 6Page - SamHop Microelectronics Corp. STM4884A Datasheet HTML 7Page - SamHop Microelectronics Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
F igure 11. S witching T est C ircuit
F igure 12. S witching Waveforms
V DD
R
D
V
V
R
S
V
G
G S
IN
G E N
OUT
L
t
V
V
t
t
d(on)
OUT
IN
on
r
10%
td(off)
90%
10%
10%
50%
50%
90%
toff
tf
90%
PULS E WIDTH
2
1
0.1
0.01
S quare Wave P ulse Duration (sec)
F igure 13. Normalized T hermal T ransient Impedance C urve
5
5
INVE R TE D
Duty C ycle=0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
S ingle P ulse
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
1
10
100
PDM
t1
t2
1. R θJA (t)=r (t) * R θJA
2. R θJA=S ee Datasheet
3. T JM-T A = P DM* R θJA (t)
4. Duty C ycle, D=t1/t2
S T M4884A


Số phần tương tự - STM4884A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weitron Technology
STM4884A WEITRON-STM4884A Datasheet
260Kb / 6P
   Surface Mount N-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
STM4884A DOINGTER-STM4884A Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - STM4884A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SamHop Microelectronics...
SDM9410 SAMHOP-SDM9410 Datasheet
420Kb / 5P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDU9916 SAMHOP-SDU9916 Datasheet
424Kb / 5P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU4525NL SAMHOP-STU4525NL Datasheet
889Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDM4410 SAMHOP-SDM4410_09 Datasheet
131Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDM4410 SAMHOP-SDM4410 Datasheet
386Kb / 5P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU600S SAMHOP-STU600S Datasheet
856Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDM40N02 SAMHOP-SDM40N02 Datasheet
664Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
SDM4884 SAMHOP-SDM4884 Datasheet
690Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STU9410 SAMHOP-STU9410 Datasheet
817Kb / 8P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
STM7822 SAMHOP-STM7822 Datasheet
680Kb / 7P
   N-Channel E nhancement Mode F ield E ffect Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com