công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
1N6043 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Littelfuse |
|
1N6043 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Littelfuse |
3 / 4 page Silicon Avalanche Diodes 319 www .littelfuse .com 6 1N6036* 1N6036A* 1N6037* 1N6037A* 1N6038 1N6038A 1N6039 1N6039A 1N6040* 1N6040A* 1N6041* 1N6041A* 1N6042 1N6042A 1N6043 1N6043A 1N6044 1N6044A 1N6045* 1N6045A* 1N6046 1N6046A 1N6047 1N6047A 1N6048 1N6048A 1N6049* 1N6049A* 1N6050 1N6050A 1N6051* 1N6051A* 1N6052 1N6052A 5.5 6.0 6.5 7.0 7.0 7.5 8.0 8.5 8.5 9.0 9.0 10.0 10.0 11.0 11.0 12.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 17.0 18.0 19.0 20.0 21.0 22.0 24.0 25.0 26.0 28.0 29.0 30.0 MIN 6.75 7.13 7.38 7.79 8.19 8.65 9.00 9.50 9.90 10.50 10.80 11.40 11.70 12.40 13.50 14.30 14.40 15.20 16.20 17.10 18.00 19.00 19.80 20.90 21.60 22.80 24.30 25.70 27.00 28.50 29.70 31.40 32.40 34.20 MAX 8.25 7.88 9.02 8.61 10.00 9.55 11.00 10.50 12.10 11.60 13.20 12.60 14.30 13.70 16.50 15.80 17.60 16.80 19.80 18.90 22.00 21.00 24.20 23.10 26.40 25.20 29.70 28.40 33.00 31.50 36.30 34.70 39.60 37.80 (mA) 10 10 10 10 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1000.0 1000.0 500.0 500.0 200.0 200.0 50.0 50.0 10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 11.7 11.3 12.5 12.1 13.8 13.4 15.0 14.5 16.2 15.6 17.3 16.7 19.0 18.2 22.0 21.2 23.5 22.5 26.5 25.2 29.1 27.7 31.9 30.6 34.7 33.2 39.1 37.5 43.5 41.4 47.7 45.7 52.0 49.9 128.0 132.0 120.0 124.0 109.0 112.0 100.0 103.0 93.0 96.0 87.0 90.0 79.0 82.0 68.0 71.0 64.0 67.0 56.5 59.5 51.5 54.0 47.0 49.0 43.0 45.0 38.5 40.0 34.5 36.0 31.5 33.0 29.0 30.0 Suffix ‘A’ denotes 5% tolerance device, no suffix denotes a 10% tolerance device. * Preferred voltages. 5.0 5.0 5.0 5.0 7.0 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 9.0 9.0 10.0 10.0 11.0 12.0 12.0 13.0 14.0 15.0 17.0 18.0 19.0 20.0 24.0 24.0 27.0 28.0 36.0 31.0 32.0 34.0 36.0 37.0 Part Number Reverse Stand Off Voltage VR (Volts) Breakdown Voltage VBR (Volts) @ IT Maximum Reverse Leakage IR @ VR (µA) Maximum Clamping Voltage VC @ IPP (Volts) Maximum Peak Pulse Current IPP (A) Max Voltage Temperature Variation of VBR (mV/°C) 1N60 Series ELECTRICAL SPECIFICATION @ Tamb 25°C 1500 Watt Metal Axial Leaded Transient Voltage Suppressors ® |
Số phần tương tự - 1N6043 |
|
Mô tả tương tự - 1N6043 |