công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6042A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Littelfuse

tên linh kiện 1N6042A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Avalanche Diodes - 1500 Watt Metal Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

1N6042A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Littelfuse

  1N6042A Datasheet HTML 1Page - Littelfuse 1N6042A Datasheet HTML 2Page - Littelfuse 1N6042A Datasheet HTML 3Page - Littelfuse 1N6042A Datasheet HTML 4Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Silicon Avalanche Diodes
318
www .littelfuse .com
0
°C50°C
100
°C150°C
200
°C
Tamb
°C
100%
50%
0
Permissable
area of
operation
0
°C50°C
100
°C150°C
200
°C
Tamb
°C
W
1.0
0.75
0.50
0.25
0
Permissable
area of
operation
Figure 2 - Continuous D.C. Power Derating Curve
Continuous d.c. power dissipation
Figure 1 - Peak Power Derating Curve
Peak pulse power in percent of 25˚C rating
1N60 Series
1500 Watt Metal Axial Leaded Transient Voltage Suppressors


Số phần tương tự - 1N6042A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N6042A MICROSEMI-1N6042A Datasheet
107Kb / 2P
   BIDIRECTIONAL TRANSIENT ABSORPTION ZENER
logo
Digitron Semiconductors
1N6042A DIGITRON-1N6042A Datasheet
297Kb / 4P
   BIDIRECTIONAL TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N6042A NJSEMI-1N6042A Datasheet
147Kb / 2P
   1500 WATTS PEAK POWER DISSIPATION
More results

Mô tả tương tự - 1N6042A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
1N56 LITTELFUSE-1N56 Datasheet
201Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 1500 Watt Metal Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
1.5KE LITTELFUSE-1.5KE Datasheet
123Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 1500 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
ICTEICB LITTELFUSE-ICTEICB Datasheet
161Kb / 2P
   Silicon Avalanche Diodes - 1500 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
SA5.0A LITTELFUSE-SA5.0A Datasheet
126Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 500 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
FB120 LITTELFUSE-FB120 Datasheet
84Kb / 1P
   Silicon Avalanche Diodes - Axial Leaded Telecommunications Transient Voltage Suppressors
15KE68 LITTELFUSE-15KE68 Datasheet
92Kb / 3P
   1500 WATT AXIAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
5KP5.0A LITTELFUSE-5KP5.0A Datasheet
158Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 5000 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
15KP LITTELFUSE-15KP Datasheet
101Kb / 3P
   Silicon Avalanche Diodes - 15000 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
SLD16U-017 LITTELFUSE-SLD16U-017 Datasheet
104Kb / 2P
   Silicon Avalanche Diodes - Axial Leaded High Power Automotive Transient Voltage Suppressors
logo
SUNMATE electronic Co.,...
10KP240CA SUNMATE-10KP240CA Datasheet
1Mb / 3P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com