công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N6040A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Littelfuse

tên linh kiện 1N6040A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon Avalanche Diodes - 1500 Watt Metal Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LITTELFUSE [Littelfuse]
Trang chủ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse

1N6040A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Littelfuse

  1N6040A Datasheet HTML 1Page - Littelfuse 1N6040A Datasheet HTML 2Page - Littelfuse 1N6040A Datasheet HTML 3Page - Littelfuse 1N6040A Datasheet HTML 4Page - Littelfuse  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Silicon Avalanche Diodes
319
www .littelfuse .com
6
1N6036*
1N6036A*
1N6037*
1N6037A*
1N6038
1N6038A
1N6039
1N6039A
1N6040*
1N6040A*
1N6041*
1N6041A*
1N6042
1N6042A
1N6043
1N6043A
1N6044
1N6044A
1N6045*
1N6045A*
1N6046
1N6046A
1N6047
1N6047A
1N6048
1N6048A
1N6049*
1N6049A*
1N6050
1N6050A
1N6051*
1N6051A*
1N6052
1N6052A
5.5
6.0
6.5
7.0
7.0
7.5
8.0
8.5
8.5
9.0
9.0
10.0
10.0
11.0
11.0
12.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
24.0
25.0
26.0
28.0
29.0
30.0
MIN
6.75
7.13
7.38
7.79
8.19
8.65
9.00
9.50
9.90
10.50
10.80
11.40
11.70
12.40
13.50
14.30
14.40
15.20
16.20
17.10
18.00
19.00
19.80
20.90
21.60
22.80
24.30
25.70
27.00
28.50
29.70
31.40
32.40
34.20
MAX
8.25
7.88
9.02
8.61
10.00
9.55
11.00
10.50
12.10
11.60
13.20
12.60
14.30
13.70
16.50
15.80
17.60
16.80
19.80
18.90
22.00
21.00
24.20
23.10
26.40
25.20
29.70
28.40
33.00
31.50
36.30
34.70
39.60
37.80
(mA)
10
10
10
10
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1000.0
1000.0
500.0
500.0
200.0
200.0
50.0
50.0
10.0
10.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
11.7
11.3
12.5
12.1
13.8
13.4
15.0
14.5
16.2
15.6
17.3
16.7
19.0
18.2
22.0
21.2
23.5
22.5
26.5
25.2
29.1
27.7
31.9
30.6
34.7
33.2
39.1
37.5
43.5
41.4
47.7
45.7
52.0
49.9
128.0
132.0
120.0
124.0
109.0
112.0
100.0
103.0
93.0
96.0
87.0
90.0
79.0
82.0
68.0
71.0
64.0
67.0
56.5
59.5
51.5
54.0
47.0
49.0
43.0
45.0
38.5
40.0
34.5
36.0
31.5
33.0
29.0
30.0
Suffix ‘A’ denotes 5% tolerance device, no suffix denotes a 10% tolerance device.
* Preferred voltages.
5.0
5.0
5.0
5.0
7.0
7.0
7.0
7.0
8.0
8.0
9.0
9.0
10.0
10.0
11.0
12.0
12.0
13.0
14.0
15.0
17.0
18.0
19.0
20.0
24.0
24.0
27.0
28.0
36.0
31.0
32.0
34.0
36.0
37.0
Part
Number
Reverse
Stand Off
Voltage
VR
(Volts)
Breakdown
Voltage
VBR (Volts) @ IT
Maximum
Reverse
Leakage
IR @ VR
(µA)
Maximum
Clamping
Voltage
VC @ IPP
(Volts)
Maximum
Peak Pulse
Current
IPP
(A)
Max
Voltage
Temperature
Variation
of VBR (mV/°C)
1N60 Series
ELECTRICAL SPECIFICATION @ Tamb 25°C
1500 Watt Metal Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
®


Số phần tương tự - 1N6040A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microsemi Corporation
1N6040A MICROSEMI-1N6040A Datasheet
107Kb / 2P
   BIDIRECTIONAL TRANSIENT ABSORPTION ZENER
logo
Digitron Semiconductors
1N6040A DIGITRON-1N6040A Datasheet
297Kb / 4P
   BIDIRECTIONAL TRANSIENT SUPPRESSOR DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N6040A NJSEMI-1N6040A Datasheet
147Kb / 2P
   1500 WATTS PEAK POWER DISSIPATION
More results

Mô tả tương tự - 1N6040A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Littelfuse
1N56 LITTELFUSE-1N56 Datasheet
201Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 1500 Watt Metal Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
1.5KE LITTELFUSE-1.5KE Datasheet
123Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 1500 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
ICTEICB LITTELFUSE-ICTEICB Datasheet
161Kb / 2P
   Silicon Avalanche Diodes - 1500 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
SA5.0A LITTELFUSE-SA5.0A Datasheet
126Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 500 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressors
FB120 LITTELFUSE-FB120 Datasheet
84Kb / 1P
   Silicon Avalanche Diodes - Axial Leaded Telecommunications Transient Voltage Suppressors
15KE68 LITTELFUSE-15KE68 Datasheet
92Kb / 3P
   1500 WATT AXIAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
5KP5.0A LITTELFUSE-5KP5.0A Datasheet
158Kb / 4P
   Silicon Avalanche Diodes - 5000 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
15KP LITTELFUSE-15KP Datasheet
101Kb / 3P
   Silicon Avalanche Diodes - 15000 Watt Axial Leaded Transient Voltage Suppressor
SLD16U-017 LITTELFUSE-SLD16U-017 Datasheet
104Kb / 2P
   Silicon Avalanche Diodes - Axial Leaded High Power Automotive Transient Voltage Suppressors
logo
SUNMATE electronic Co.,...
10KP240CA SUNMATE-10KP240CA Datasheet
1Mb / 3P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com