công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74ACT573N bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74ACT573N
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74ACT573N bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MC74ACT573N Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74ACT573N Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74ACT573N Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74ACT573N Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74ACT573N Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74ACT573N Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC74ACT573N Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC74ACT573N Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC74ACT573N Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
MC74AC573, MC74ACT573
http://onsemi.com
11
PACKAGE DIMENSIONS
SOEIAJ−20
M SUFFIX
20 PIN PLASTIC EIAJ PACKAGE
CASE 967−01
ISSUE O
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
−−−
2.05
−−−
0.081
MILLIMETERS
0.05
0.20
0.002
0.008
0.35
0.50
0.014
0.020
0.18
0.27
0.007
0.011
12.35
12.80
0.486
0.504
5.10
5.45
0.201
0.215
1.27 BSC
0.050 BSC
7.40
8.20
0.291
0.323
0.50
0.85
0.020
0.033
1.10
1.50
0.043
0.059
0
0.70
0.90
0.028
0.035
−−−
0.81
−−−
0.032
A1
HE
Q1
LE
_ 10_
0
_ 10_
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE
MOLD FLASH OR PROTRUSIONS AND ARE
MEASURED AT THE PARTING LINE. MOLD FLASH
OR PROTRUSIONS SHALL NOT EXCEED 0.15
(0.006) PER SIDE.
4. TERMINAL NUMBERS ARE SHOWN FOR
REFERENCE ONLY.
5. THE LEAD WIDTH DIMENSION (b) DOES NOT
INCLUDE DAMBAR PROTRUSION. ALLOWABLE
DAMBAR PROTRUSION SHALL BE 0.08 (0.003)
TOTAL IN EXCESS OF THE LEAD WIDTH
DIMENSION AT MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
DAMBAR CANNOT BE LOCATED ON THE LOWER
RADIUS OR THE FOOT. MINIMUM SPACE
BETWEEN PROTRUSIONS AND ADJACENT LEAD
TO BE 0.46 ( 0.018).
HE
A1
LE
Q1
_
c
A
Z
D
E
20
110
11
b
M
0.13 (0.005)
e
0.10 (0.004)
VIEW P
DETAIL P
M
L
A
b
c
D
E
e
L
M
Z


Số phần tương tự - MC74ACT573N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC74ACT573N MOTOROLA-MC74ACT573N Datasheet
211Kb / 8P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - MC74ACT573N

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC573MX FAIRCHILD-74VHC573MX Datasheet
253Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74F573SJX FAIRCHILD-74F573SJX Datasheet
72Kb / 7P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74VHC373SJX FAIRCHILD-74VHC373SJX Datasheet
209Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
logo
Motorola, Inc
MC74AC564 MOTOROLA-MC74AC564 Datasheet
211Kb / 8P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
MC74AC573 MOTOROLA-MC74AC573 Datasheet
211Kb / 8P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74F573 FAIRCHILD-74F573 Datasheet
71Kb / 7P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74FR573 FAIRCHILD-74FR573 Datasheet
51Kb / 6P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74VHCT573A FAIRCHILD-74VHCT573A Datasheet
91Kb / 8P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74VHC573 FAIRCHILD-74VHC573_07 Datasheet
252Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
74VHC373 FAIRCHILD-74VHC373_07 Datasheet
209Kb / 9P
   Octal D-Type Latch with 3-STATE Outputs
logo
Motorola, Inc
MC74AC563 MOTOROLA-MC74AC563 Datasheet
216Kb / 8P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com