công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDZ7064AS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDZ7064AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  30V N-Channel PowerTrench SyncFET BGA MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDZ7064AS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDZ7064AS Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDZ7064AS Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDZ7064AS Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDZ7064AS Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDZ7064AS Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDZ7064AS Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDZ7064AS Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
3
www.fairchildsemi.com
FDZ7064AS Rev. A
Typical Characteristics
0
10
20
30
40
50
60
00.25
0.5
0.75
1
VDS, DRAIN-SOURCE VOLTAGE (V)
3.0V
3.5V
2.5V
VGS=10.0V
6.0V
4.5V
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
2.25
010
20
30
4050
60
ID, DRAIN CURRENT (A)
VGS = 3.0V
3.5V
4.0V
4.5V
6.0V
10.0V
Figure 1. On-Region Characteristics.
Figure 2. On-Resistance Variation with
Drain Current and Gate Voltage.
0.6
0.8
1
1.2
1.4
-50
-25
0
25
50
75
100
125
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
°C)
ID = 13.5A
VGS = 10V
0.0025
0.005
0.0075
0.01
0.0125
0.015
0.0175
0.02
24
68
10
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
ID =6.8A
TA = 125
°C
TA = 25
°C
Figure 3. On-Resistance Variation with
Temperature.
Figure 4. On-Resistance Variation with
Gate-to-Source Voltage.
0
10
20
30
40
50
60
11.5
22.5
3
VGS, GATE TO SOURCE VOLTAGE (V)
TA = 125
°C
25
°C
-55
°C
VDS = 5V
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
00.2
0.40.6
0.8
VSD, BODY DIODE FORWARD VOLTAGE (V)
TA = 125
°C
25
°C
-55
°C
VGS = 0V
Figure 5. Transfer Characteristics.
Figure 6. Body Diode Forward Voltage Variation
with Source Current and Temperature.


Số phần tương tự - FDZ7064AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ7064N FAIRCHILD-FDZ7064N Datasheet
186Kb / 6P
   30V N-Channel Logic Level PowerTrench BGA MOSFET
FDZ7064S FAIRCHILD-FDZ7064S Datasheet
231Kb / 7P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET BGA MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDZ7064AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDZ7064S FAIRCHILD-FDZ7064S Datasheet
231Kb / 7P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET BGA MOSFET
FDP6644S FAIRCHILD-FDP6644S Datasheet
160Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET?
FDS6680AS FAIRCHILD-FDS6680AS Datasheet
551Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDS6699S FAIRCHILD-FDS6699S Datasheet
526Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDD6676AS FAIRCHILD-FDD6676AS Datasheet
120Kb / 8P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDS6676S FAIRCHILD-FDS6676S Datasheet
121Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDS7764S FAIRCHILD-FDS7764S Datasheet
127Kb / 7P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDP6670AS FAIRCHILD-FDP6670AS Datasheet
100Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDS6688S FAIRCHILD-FDS6688S Datasheet
164Kb / 6P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
FDP6690S FAIRCHILD-FDP6690S Datasheet
88Kb / 5P
   30V N-Channel PowerTrench SyncFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com