công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMG3010NT1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MMG3010NT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MMG3010NT1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  MMG3010NT1 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors MMG3010NT1 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors MMG3010NT1 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors MMG3010NT1 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors MMG3010NT1 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors MMG3010NT1 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors MMG3010NT1 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors MMG3010NT1 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MMG3010NT1 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
MMG3010NT1
5
RF Device Data
Freescale Semiconductor
50 OHM TYPICAL CHARACTERISTICS
21
36
4.9
VCC, COLLECTOR VOLTAGE (V)
Figure 8. Third Order Output Intercept Point
versus Collector Voltage
33
30
27
24
4.95
5
5.1
5.05
f = 900 MHz
1 MHz Tone Spacing
100
−40
−20
0
20
40
60
80
26
33
T, TEMPERATURE (
_C)
Figure 9. Third Order Output Intercept Point
versus Case Temperature
31
30
29
28
27
Figure 10. Third Order Intermodulation versus
Output Power
Pout, OUTPUT POWER (dBm)
−3
0
3
6
9
−80
−30
−50
−60
−70
VCC = 5 Vdc
ICC = 54 mA
f = 900 MHz
1 MHz Tone Spacing
−40
150
103
105
120
Figure 11. MTTF versus Junction Temperature
104
125
130
135
140
145
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
NOTE: The MTTF is calculated with VCC = 5 Vdc, ICC = 54 mA
4
0
8
0
f, FREQUENCY (GHz)
Figure 12. Noise Figure versus Frequency
VCC = 5 Vdc
ICC = 54 mA
6
4
2
12
3
−70
−20
−3
Pout, OUTPUT POWER (dBm)
Figure 13. Single-Carrier W-CDMA Adjacent
Channel Power Ratio versus Output Power
−30
−40
−50
−60
9
6
0
15
32
3
VCC = 5 Vdc
f = 900 MHz
1 MHz Tone Spacing
VCC = 5 Vdc, ICC = 54 mA, f = 2140 MHz
Single−Carrier W−CDMA, 3.84 MHz Channel Bandwidth
Input Signal PAR = 8.5 dB @ 0.01% Probability (CCDF)
15
12
12


Số phần tương tự - MMG3010NT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3010NT1 FREESCALE-MMG3010NT1 Datasheet
220Kb / 12P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3010NT1 FREESCALE-MMG3010NT1 Datasheet
308Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3010NT1 FREESCALE-MMG3010NT1_08 Datasheet
308Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
More results

Mô tả tương tự - MMG3010NT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3009NT1 FREESCALE-MMG3009NT1 Datasheet
224Kb / 12P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3010NT1 FREESCALE-MMG3010NT1 Datasheet
220Kb / 12P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
logo
NXP Semiconductors
MMG3007NT1 NXP-MMG3007NT1 Datasheet
438Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
Rev. 7, 9/2014
MMG3009NT1 NXP-MMG3009NT1 Datasheet
413Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
Rev. 7, 9/2014
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3007NT1 FREESCALE-MMG3007NT1_08 Datasheet
307Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3010NT1 FREESCALE-MMG3010NT1_08 Datasheet
308Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
logo
NXP Semiconductors
MMG3011NT1 NXP-MMG3011NT1 Datasheet
416Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
Rev. 7, 9/2014
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3009NT1 FREESCALE-MMG3009NT1_08 Datasheet
307Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3011NT1 FREESCALE-MMG3011NT1 Datasheet
305Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor (InGaP HBT)
MMG3008NT1 FREESCALE-MMG3008NT1 Datasheet
222Kb / 12P
   Heterojunction Bipolar Transistor(InGaP HBT)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com