công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMG3006NT1 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MMG3006NT1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MMG3006NT1 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - NXP Semiconductors

  MMG3006NT1 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors MMG3006NT1 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors MMG3006NT1 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors MMG3006NT1 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors MMG3006NT1 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors MMG3006NT1 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors MMG3006NT1 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors MMG3006NT1 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors MMG3006NT1 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 24 page
background image
MMG3006NT1
5
RF Device Data
NXP Semiconductors
50 OHM APPLICATION CIRCUIT: 900 MHz
Figure 5. 50 Ohm Test Circuit Component Layout
R2
MMG3006N Rev. 4
RFin
RFout
VSUPPLY
VBA
C3
C4
R1
C5
C6
C7
L1
R3
C10
C11
C9
C8
C1
C2


Số phần tương tự - MMG3006NT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3006NT1 FREESCALE-MMG3006NT1 Datasheet
469Kb / 24P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
MMG3006NT1 FREESCALE-MMG3006NT1_08 Datasheet
469Kb / 24P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
More results

Mô tả tương tự - MMG3006NT1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3003NT1 FREESCALE-MMG3003NT1_08 Datasheet
410Kb / 18P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
MMG3014NT1 FREESCALE-MMG3014NT1 Datasheet
356Kb / 17P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
MMG3001NT1 FREESCALE-MMG3001NT1 Datasheet
297Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
logo
NXP Semiconductors
MMG3005NT1 NXP-MMG3005NT1 Datasheet
456Kb / 20P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 9, 10/2014
MMG3012NT1 NXP-MMG3012NT1 Datasheet
423Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 8, 9/2014
MMG3015NT1 NXP-MMG3015NT1 Datasheet
389Kb / 14P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 4, 9/2014
MMZ25332B NXP-MMZ25332B Datasheet
640Kb / 19P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
Rev. 2, 5/2014
logo
Freescale Semiconductor...
MMG3002NT1 FREESCALE-MMG3002NT1_08 Datasheet
340Kb / 16P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
MMG3012NT1 FREESCALE-MMG3012NT1_08 Datasheet
311Kb / 15P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
MMZ25332BT1 FREESCALE-MMZ25332BT1 Datasheet
570Kb / 19P
   Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com