công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

2SD904 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen SPTECH Microelectronics Co., Ltd.

tên linh kiện 2SD904
Nội dung chi tiết  SPTECH Silicon NPN Power Transistor
tải về  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SPTECH [Shenzhen SPTECH Microelectronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.superic-tech.com/
Logo 

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SPTECH Product Specification
SPTECH website:www.superic-tech.com
2
SPTECH Silicon NPN Power Transistor
2SD904
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX UNIT
VCEO(SUS)
Collector-Emitter Sustaining Voltage
IC= 50mA; IB= 0, L= 35mH
600
V
V(BR)EBO
Emitter-Base Breakdown Voltage
IE= 200mA; IC= 0
6
V
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= 3A; IB= 0.75A
5.0
V
VBE(sat)
Base-Emitter Saturation Voltage
IC= 3A; IB= 0.6A
1.6
V
ICES
Collector Cutoff Current
VCB= 1500V; VBE= 0
1.0
mA
IEBO
Collector Cutoff Current
VEB= 4V; IC= 0
44
100
mA
hFE-1
DC Current Gain
IC= 1A; VCE= 5V
8
hFE-2
DC Current Gain
IC= 4A; VCE= 5V
5
10
VECF
C-E Diode Forward Voltage
IF= 4A
2.0
V



Html Pages

1  2 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn