công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

2SD896 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen SPTECH Microelectronics Co., Ltd.

tên linh kiện 2SD896
Nội dung chi tiết  SPTECH Silicon NPN Power Transistor
tải về  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SPTECH [Shenzhen SPTECH Microelectronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.superic-tech.com/
Logo 

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SPTECH Product Specification
SPTECH website:www.superic-tech.com
2
SPTECH Silicon NPN Power Transistor
2SD896
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX UNIT
V(BR)CEO
Collector-Emitter Breakdown Voltage
IC= 30mA ; RBE=∞
100
V
V(BR)CBO
Collector-Base Breakdown Voltage
IC= 1mA; IE= 0
120
V
V(BR)EBO
Emitter-Base Breakdown Voltage
IE= 1mA; IC= 0
6
V
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= 4A; IB= 0.4A
2.0
V
VBE(on)
Base -Emitter On Voltage
IC= 1A; VCE= 5V
1.5
V
ICBO
Collector Cutoff Current
VCB= 80V; IE= 0
100
μ
A
IEBO
Emitter Cutoff Current
VEB= 4V; IC= 0
100
μ
A
hFE-1
DC Current Gain
IC= 1A; VCE= 5V
60
200
hFE-2
DC Current Gain
IC= 4A; VCE= 5V
20
COB
Output Capacitance
VCB= 10V; ftest= 1.0MHz
140
pF
fT
Current-Gain—Bandwidth Product
IC= 1A; VCE= 5V
15
MHz
Switching times
ton
Turn-on Time
IC= 1A, RL= 20Ω,
IB1= IB2= 0.1A, VCC= 20V
0.2
μ
s
tstg
Storage Time
6.0
μ
s
tf
Fall Time
0.6
μ
s
hFE-1 Classifications
D
E
60-120
100-200



Html Pages

1  2 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn