công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

2SD884 Datasheet(PDF) 1 Page - Shenzhen SPTECH Microelectronics Co., Ltd.

tên linh kiện 2SD884
Nội dung chi tiết  SPTECH Silicon NPN Power Transistor
tải về  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SPTECH [Shenzhen SPTECH Microelectronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.superic-tech.com/
Logo 

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SPTECH Product Specification
SPTECH website:www.superic-tech.com
1
SPTECH Silicon NPN Power Transistor
2SD884
DESCRIPTION
·
Collector-Emitter Breakdown Voltage-
: V(BR)CEO= 200V(Min)
·
Low Collector-Emitter Saturation Voltage-
: VCE(sat)= 1.0V(Max) @IC= 0.5A
·
High speed switching
APPLICATIONS
·
Designed for use in audio frequency power amplifier
applications
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VCBO
Collector-Base Voltage
330
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
200
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
6
V
IC
Collector Current-Continuous
7
A
ICP
Collector Current-Peak
10
A
PC
Collector Power Dissipation
@ TC=25℃
40
W
TJ
Junction Temperature
150
Tstg
Storage Temperature Range
-55~150



Html Pages

1  2 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn