công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

2SD689 Datasheet(PDF) 2 Page - Shenzhen SPTECH Microelectronics Co., Ltd.

tên linh kiện 2SD689
Nội dung chi tiết  SPTECH Silicon NPN Darlington Power Transistor
tải về  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SPTECH [Shenzhen SPTECH Microelectronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.superic-tech.com/
Logo 

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SPTECH Product Specification
SPTECH website:www.superic-tech.com
2
SPTECH Silicon NPN Darlington Power Transistor
2SD689
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
V(BR)CEO
Collector-Emitter Breakdown Voltage
IC= 30mA; IB= 0
100
V
V(BR)EBO
Emitter-Base Breakdown Voltage
IE= 5mA; IC= 0
10
V
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= 1A ,IB= 2mA
1.5
V
VBE(sat)
Base-Emitter Saturation Voltage
IC= 1A ,IB= 2mA
2.5
V
ICBO
Collector Cutoff Current
VCB= 100V, IE= 0
10
μ
A
IEBO
Emitter Cutoff Current
VEB= 10V; IC= 0
10
μ
A
hFE-1
DC Current Gain
IC= 0.1A ; VCE= 2V
2000
hFE-2
DC Current Gain
IC= 1A ; VCE= 2V
1000
Switching Times
ton
Turn-On Time
IB1= IB2= 2mA; VCC= 30V
RL= 30Ω;PW=20μs;
Duty Cycle≤1%
0.3
μ
s
ts
Storage Time
2.0
μ
s
tf
Fall Time
0.7
μ
s



Html Pages

1  2 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn