công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

2SD689 Datasheet(PDF) 1 Page - Shenzhen SPTECH Microelectronics Co., Ltd.

tên linh kiện 2SD689
Nội dung chi tiết  SPTECH Silicon NPN Darlington Power Transistor
tải về  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  SPTECH [Shenzhen SPTECH Microelectronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.superic-tech.com/
Logo 

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SPTECH Product Specification
SPTECH website:www.superic-tech.com
1
SPTECH Silicon NPN Darlington Power Transistor
2SD689
DESCRIPTION
·
High DC Current Gain-
: hFE = 1000(Min)@ IC= 1A
·
Collector-Emitter Sustaining Voltage-
: VCEO(SUS) = 100V(Min)
·
Low Collector-Emitter Saturation Voltage-
: VCE(sat) = 1.5V(Max)@ IC= 1A
·
Complement to Type 2SB679
APPLICATIONS
·
Low frequency medium power amplifier and medium speed
switching applications.
·
Pulse motor driver, relay drive and hammer drive applications.
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNIT
VCBO
Collector-Base Voltage
100
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
100
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
10
V
IC
Collector Current-Continuous
1.5
A
PC
Collector Power Dissipation
TC=25℃
10
W
Tj
Junction Temperature
150
Tstg
Storage Temperature Range
-55~150



Html Pages

1  2 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn