công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NADB15FF bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Neutrik AG

tên linh kiện NADB15FF
Giải thích chi tiết về linh kiện  15 pole D-SUB feedthrough, female to female, D-shape nickel housing
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEUTRIK [Neutrik AG]
Trang chủ  https://www.neutrik.us/en-us
Logo NEUTRIK - Neutrik AG

NADB15FF bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Neutrik AG

  NADB15FF Datasheet HTML 1Page - Neutrik AG NADB15FF Datasheet HTML 2Page - Neutrik AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NADB15FF
15 pole D-SUB feedthrough, female to female, D-shape nickel
housing
Features & Benefits
Ideal for audio networking and integration of
equipment into video systems
Universally accepted standard D-shape housing
NADB15FF
1
/2


Số phần tương tự - NADB15FF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Neutrik AG
NADB15FF-B NEUTRIK-NADB15FF-B Datasheet
87Kb / 2P
   15 pole D-SUB feedthrough, female to female, black D-shape housing
More results

Mô tả tương tự - NADB15FF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Neutrik AG
NADB9FF NEUTRIK-NADB9FF Datasheet
68Kb / 2P
   9 pole D-SUB feedthrough, female to female, D-shape nickel housing
NADB15FF-B NEUTRIK-NADB15FF-B Datasheet
87Kb / 2P
   15 pole D-SUB feedthrough, female to female, black D-shape housing
NADB9MF NEUTRIK-NADB9MF Datasheet
90Kb / 2P
   9 pole D-SUB feedthrough, male to female, D-shape nickel housing
NADB15MF-B NEUTRIK-NADB15MF-B Datasheet
68Kb / 2P
   15 pole D-SUB feedthrough, male to female, black D-shape housing
NADB9FF-B NEUTRIK-NADB9FF-B Datasheet
67Kb / 2P
   9 pole D-SUB feedthrough, female to female, black D-shape housing
NADB9MF-B NEUTRIK-NADB9MF-B Datasheet
88Kb / 2P
   9 pole D-SUB feedthrough, male to female, black D-shape housing
NADB15MF NEUTRIK-NADB15MF Datasheet
70Kb / 2P
   15 pole D-SUB feedthrough, male to female
NE8FDX-P6 NEUTRIK-NE8FDX-P6 Datasheet
85Kb / 2P
   D-shape CAT6 panel connector, shielded, feedthrough, Nickel housing
NBB75DFI NEUTRIK-NBB75DFI Datasheet
95Kb / 3P
   Isolated BNC chassis connector, feedthrough in nickel D-shape housing
NBB75DFG NEUTRIK-NBB75DFG Datasheet
87Kb / 3P
   Grounded BNC chassis connector, feedthrough in nickel D-shape housing
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com