công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

NADB9MF Datasheet(PDF) 2 Page - Neutrik AG

tên linh kiện NADB9MF
Nội dung chi tiết  9 pole D-SUB feedthrough, male to female, D-shape nickel housing
tải về  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  NEUTRIK [Neutrik AG]
Trang chủ  https://www.neutrik.us/en-us
Logo 

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Technical Information
Product
Title
NADB9MF
Gender
male
Electrical
Contact resistance
30 mΩ
Insulation resistance
> 5 GΩ
Number of electronical contacts
9
Rated current per contact
3 A
Rated voltage
50 V ac
Dielectric strength
> 0.5 kVac
Mechanical
Panel thickness
4 mm
Wiresize
Wiring
Feedthrough
Mounting direction
Front mounting
Chassis shape
D
Material
Contact plating
Au
Contacts
Brass (CuZn39Pb3)
Insert
Steel , tin plated, PBT
Shell
Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Shell plating
Nickel
Environmental
Flammability
UL 94-V0
Temperature range
-25 °C to +85 °C
NADB9MF
2
/2



Html Pages

1  2 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn