công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74ACT174 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74ACT174
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hex D Flip?묯lop with Master Reset
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74ACT174 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC74ACT174 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74ACT174 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74ACT174 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74ACT174 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74ACT174 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74ACT174 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74ACT174 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74ACT174 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74ACT174 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
MC74AC174, MC74ACT174
http://onsemi.com
6
AC OPERATING REQUIREMENTS
Symbol
Parameter
VCC*
(V)
74ACT
74ACT
Unit
Fig.
No.
TA = +25°C
CL = 50 pF
TA = −40°C
to +85°C
CL = 50 pF
Typ
Guaranteed Minimum
ts
Setup Time, HIGH or LOW
Dn to CP
5.0
1.5
1.5
ns
3−9
th
Hold Time, HIGH or LOW
Dn to CP
5.0
2.0
2.0
ns
3−9
tw
MR Pulse Width, LOW
5.0
3.0
3.5
ns
3−6
tw
CP Pulse Width
HIGH or LOW
5.0
3.0
3.5
ns
3−6
trec
Recovery Time
MR to CP
5.0
0.5
0.5
ns
3−6
*Voltage Range 5.0 V is 5.0 V ±0.5 V.
CAPACITANCE
Symbol
Parameter
Value
Typ
Unit
Test Conditions
CIN
Input Capacitance
4.5
pF
VCC = 5.0 V
CPD
Power Dissipation Capacitance
85
pF
VCC = 5.0 V
MARKING DIAGRAMS
A
= Assembly Location
WL, L
= Wafer Lot
YY, Y
= Year
WW, W = Work Week
AC174
AWLYWW
MC74AC174N
AWLYYWW
AC
174
ALYW
ACT174
AWLYWW
ACT
174
ALYW
MC74ACT174N
AWLYYWW
DIP−16
SO−16
TSSOP−16
EIAJ−16
74AC174
ALYW
74ACT174
ALYW


Số phần tương tự - MC74ACT174

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74ACT175 ONSEMI-MC74ACT175 Datasheet
178Kb / 6P
   QUAD D FLIP-FLOP WITH MASTER RESET
More results

Mô tả tương tự - MC74ACT174

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC10H186 ONSEMI-MC10H186_06 Datasheet
149Kb / 5P
   Hex D Master?뭆lave Flip?묯lop with Reset
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H176 ONSEMI-MC10H176_06 Datasheet
153Kb / 7P
   Hex D Master?뭆lave Flip?묯lop
February, 2006 ??Rev. 7
logo
AVG Semiconductors(HITE...
DV74ACT174 AVG-DV74ACT174 Datasheet
310Kb / 4P
   Hex D Flip-flop with Master Reset
logo
National Semiconductor ...
54F174DM NSC-54F174DM Datasheet
166Kb / 8P
   Hex D Flip-Flop with Master Reset
54AC174 NSC-54AC174 Datasheet
140Kb / 8P
   Hex D Flip-Flop with Master Reset
logo
ON Semiconductor
NLSF1174 ONSEMI-NLSF1174_06 Datasheet
82Kb / 6P
   Hex D Flip?묯lop with Common Clock and Reset
May, 2006 ??Rev. 5
MC10186 ONSEMI-MC10186 Datasheet
108Kb / 5P
   Hex D Master-Slave Flip-Flop With Reset
1996 REV 5
MC10186 ONSEMI-MC10186_02 Datasheet
110Kb / 8P
   Hex D Master-Slave Flip-Flop with Reset
January, 2002 ??Rev. 7
logo
Renesas Technology Corp
HD74AC174 RENESAS-HD74AC174 Datasheet
210Kb / 8P
   Hex D-Type Flip-Flop with Master Reset
logo
Fairchild Semiconductor
74F174 FAIRCHILD-74F174 Datasheet
57Kb / 6P
   Hex D-Type Flip-Flop with Master Reset
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com