công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD13AN06A0 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD13AN06A0
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD13AN06A0 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD13AN06A0 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD13AN06A0 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD13AN06A0 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD13AN06A0 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD13AN06A0 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD13AN06A0 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD13AN06A0 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD13AN06A0 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD13AN06A0 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
©2003 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD13AN06A0 Rev. A1
Typical Characteristics T
C = 25°C unless otherwise noted
Figure 1. Normalized Power Dissipation vs
Ambient Temperature
Figure 2. Maximum Continuous Drain Current vs
Case Temperature
Figure 3. Normalized Maximum Transient Thermal Impedance
Figure 4. Peak Current Capability
TC, CASE TEMPERATURE (
oC)
0
0
255075
100
175
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
125
150
0
20
40
60
80
25
50
75
100
125
150
175
TC, CASE TEMPERATURE (
oC)
CURRENT LIMITED
BY PACKAGE
0.1
1
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
0.01
2
t, RECTANGULAR PULSE DURATION (s)
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZθJC x RθJC + TC
PDM
t1
t2
0.5
0.2
0.1
0.05
0.01
0.02
DUTY CYCLE - DESCENDING ORDER
SINGLE PULSE
100
800
30
t, PULSE WIDTH (s)
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
100
101
TC = 25
oC
I = I25
175 - TC
150
FOR TEMPERATURES
ABOVE 25oC DERATE PEAK
CURRENT AS FOLLOWS:
TRANSCONDUCTANCE
MAY LIMIT CURRENT
IN THIS REGION
VGS = 10V


Số phần tương tự - FDD13AN06A0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
FDD13AN06A0-F085 ONSEMI-FDD13AN06A0-F085 Datasheet
626Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 50A, 13.5m廓
September-2017, Rev. 1
logo
Fairchild Semiconductor
FDD13AN06A0 FAIRCHILD-FDD13AN06A0_10 Datasheet
210Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 50A, 13.5m廓
More results

Mô tả tương tự - FDD13AN06A0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8896 FAIRCHILD-FDD8896 Datasheet
130Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD5680 FAIRCHILD-FDD5680 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel, PowerTrench??MOSFET
FDD20AN06_F085 FAIRCHILD-FDD20AN06_F085 Datasheet
325Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD86369 ONSEMI-FDD86369 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
January, 2017, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS86152 FAIRCHILD-FDMS86152 Datasheet
258Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDWS86380_F085 ONSEMI-FDWS86380_F085 Datasheet
528Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
December, 2016, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDP8876 FAIRCHILD-FDP8876 Datasheet
303Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDB8441 FAIRCHILD-FDB8441 Datasheet
307Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP8874 FAIRCHILD-FDP8874 Datasheet
264Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS8984 FAIRCHILD-FDS8984_10 Datasheet
446Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com