công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC74AC109 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC74AC109
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual JK Positive Edge?뭈riggered Flip?묯lop
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC74AC109 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  MC74AC109 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC74AC109 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC74AC109 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC74AC109 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC74AC109 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC74AC109 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC74AC109 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC74AC109 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC74AC109 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
MC74AC109, MC74ACT109
http://onsemi.com
7
PACKAGE DIMENSIONS
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: INCH.
3. DIMENSION L TO CENTER OF LEADS WHEN
FORMED PARALLEL.
4. DIMENSION B DOES NOT INCLUDE MOLD FLASH.
5. ROUNDED CORNERS OPTIONAL.
−A−
B
F
C
S
H
G
D
J
L
M
16 PL
SEATING
18
9
16
K
PLANE
−T−
M
A
M
0.25 (0.010)
T
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
MILLIMETERS
INCHES
A
0.740
0.770
18.80
19.55
B
0.250
0.270
6.35
6.85
C
0.145
0.175
3.69
4.44
D
0.015
0.021
0.39
0.53
F
0.040
0.70
1.02
1.77
G
0.100 BSC
2.54 BSC
H
0.050 BSC
1.27 BSC
J
0.008
0.015
0.21
0.38
K
0.110
0.130
2.80
3.30
L
0.295
0.305
7.50
7.74
M
0
10
0
10
S
0.020
0.040
0.51
1.01
_
_
_
_
PDIP−16
N SUFFIX
16 PIN PLASTIC DIP PACKAGE
CASE 648−08
ISSUE R
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. DIMENSIONS A AND B DO NOT INCLUDE
MOLD PROTRUSION.
4. MAXIMUM MOLD PROTRUSION 0.15 (0.006)
PER SIDE.
5. DIMENSION D DOES NOT INCLUDE DAMBAR
PROTRUSION. ALLOWABLE DAMBAR
PROTRUSION SHALL BE 0.127 (0.005) TOTAL
IN EXCESS OF THE D DIMENSION AT
MAXIMUM MATERIAL CONDITION.
18
16
9
SEATING
PLANE
F
J
M
R X 45_
G
8 PL
P
−B−
−A−
M
0.25 (0.010)
B S
−T−
D
K
C
16 PL
S
B
M
0.25 (0.010)
A S
T
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
9.80
10.00
0.386
0.393
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27 BSC
0.050 BSC
J
0.19
0.25
0.008
0.009
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
0
7
0
7
P
5.80
6.20
0.229
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019
__
__
SO−16
D SUFFIX
16 PIN PLASTIC SOIC PACKAGE
CASE 751B−05
ISSUE J


Số phần tương tự - MC74AC109

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74AC10 ONSEMI-MC74AC10 Datasheet
128Kb / 5P
   TRIPLE 3-INPUT NAND GATE
MC74AC10 ONSEMI-MC74AC10 Datasheet
87Kb / 8P
   Triple 3-Input NAND Gate
January, 2015 ??Rev. 9
MC74AC10D ONSEMI-MC74AC10D Datasheet
128Kb / 5P
   TRIPLE 3-INPUT NAND GATE
MC74AC10DG ONSEMI-MC74AC10DG Datasheet
87Kb / 8P
   Triple 3-Input NAND Gate
January, 2015 ??Rev. 9
MC74AC10DR2G ONSEMI-MC74AC10DR2G Datasheet
87Kb / 8P
   Triple 3-Input NAND Gate
January, 2015 ??Rev. 9
More results

Mô tả tương tự - MC74AC109

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC74AC74 ONSEMI-MC74AC74 Datasheet
157Kb / 12P
   Dual D?뭈ype Positive Edge?뭈riggered Flip?묯lop
October, 2006 ??Rev. 7
MC10EP35 ONSEMI-MC10EP35_06 Datasheet
157Kb / 11P
   3.3V / 5V ECL JK Flip?묯lop
December, 2006 ??Rev. 5
logo
Motorola, Inc
SN54LS109A MOTOROLA-SN54LS109A Datasheet
147Kb / 4P
   DUAL JK POSITIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
logo
AVG Semiconductors(HITE...
DV74ACT109 AVG-DV74ACT109 Datasheet
346Kb / 5P
   Dual JK Positive Edge-triggered Flip-Flop
logo
National Semiconductor ...
54F109DM NSC-54F109DM Datasheet
133Kb / 10P
   Dual JK Positive Edge-Triggered Flip-Flop
logo
Fairchild Semiconductor
74AC109 FAIRCHILD-74AC109_07 Datasheet
339Kb / 12P
   Dual JK Positive Edge-Triggered Flip-Flop
74AC109 FAIRCHILD-74AC109 Datasheet
100Kb / 9P
   Dual JK Positive Edge-Triggered Flip-Flop
logo
Motorola, Inc
MC54F74109 MOTOROLA-MC54F74109 Datasheet
72Kb / 3P
   DUAL JK POSITIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP
logo
Fairchild Semiconductor
74F109 FAIRCHILD-74F109 Datasheet
79Kb / 7P
   Dual JK Positive Edge-Triggered Flip-Flop
logo
National Semiconductor ...
54AC109 NSC-54AC109 Datasheet
167Kb / 8P
   Dual JK Positive Edge-Triggered Flip-Flop
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com