công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BC327A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor |
|
BC327A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor |
2 / 4 page 2 www.fairchildsemi.com BC327A Rev. A Typical Performance Characteristics Figure 1. Static Characterstic Figure 2. Static Characteristic Figure 3. DC Current Gain Figure 4. Base-Emitter Saturation Voltage Collector-Emitter Saturation Voltage Figure 5. Base-Emitter On Voltage Figure 6. Gain Bandwidth Product -1 -2 -3 -4 -5 -0 -100 -200 -300 -400 -500 P T = 600mW IB = - 3. 0m A IB = - 2. 0mA IB = - 3. 5mA IB = - 1.0mA IB = - 1.5m A IB = - 0.5mA IB = - 4. 0m A IB = - 2. 5m A IB = - 4. 5mA IB = - 5. 0m A IB = 0 VCE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE -10 -20 -30 -40 -50 -4 -8 -12 -16 -20 P T = 60 0m W I B = - 80µ A I B = - 70µ A I B = - 60µ A I B = - 50µ A I B = - 4 0µA I B = - 3 0µA I B = - 20µ A I B = - 10µA I B = 0 V CE[V], COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE -0.1 -1 -10 -100 -1000 1 10 100 1000 PULSE - 1.0V VCE = - 2.0V IC[mA], COLLECTOR CURRENT -0.1 -1 -10 -100 -1000 -0.01 -0.1 -1 -10 IC = 10 IB PULSE VCE(sat) VBE(sat) IC[mA], COLLECTOR CURRENT -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8 -0.9 -0.1 -1 -10 -100 -1000 VCE = -1V PULSE VBE[V], BASE-EMITTER VOLTAGE -1 -10 -100 10 100 1000 VCE = -5.0V IC[mA], COLLECTOR CURRENT |
Số phần tương tự - BC327A |
|
Mô tả tương tự - BC327A |