công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STR-W6756 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Allegro MicroSystems

tên linh kiện STR-W6756
Giải thích chi tiết về linh kiện  Universal-Input/140 W Off-Line Quasi-Resonant Flyback Switching Regulator
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

STR-W6756 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Allegro MicroSystems

  STR-W6756 Datasheet HTML 1Page - Allegro MicroSystems STR-W6756 Datasheet HTML 2Page - Allegro MicroSystems STR-W6756 Datasheet HTML 3Page - Allegro MicroSystems STR-W6756 Datasheet HTML 4Page - Allegro MicroSystems STR-W6756 Datasheet HTML 5Page - Allegro MicroSystems STR-W6756 Datasheet HTML 6Page - Allegro MicroSystems STR-W6756 Datasheet HTML 7Page - Allegro MicroSystems STR-W6756 Datasheet HTML 8Page - Allegro MicroSystems  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
STR-W6756
Universal-Input/140 W Off-Line Quasi-
Resonant Flyback Switching Regulator
115 Northeast Cutoff, Box 15036
Worcester, Massachusetts 01615-0036
8
Switching
Regulators
PACKAGE DIMENSIONS
in Millimeters
Product weight: approx. 2.3 g.
Recommended mounting hardware torque: 0.588 ~ 0.785 Nm, 6 ~ 8 kgf × cm.
Recommended silicon grease: Dow Corning SC102, Toshiba YG6260, Shin-Etsu G746, or equivalent.


Số phần tương tự - STR-W6756

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
STR-W6756 SANKEN-STR-W6756 Datasheet
91Kb / 2P
   Power IC for Quasi-Resonant Type Switching Power Supply with High Efficiency
STR-W6756 SANKEN-STR-W6756 Datasheet
177Kb / 8P
   Quasi-Resonant Topology Primary Switching Regulators
STR-W6756N SANKEN-STR-W6756N Datasheet
91Kb / 2P
   Power IC for Quasi-Resonant Type Switching Power Supply with High Efficiency
More results

Mô tả tương tự - STR-W6756

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
STR-W6754 ALLEGRO-STR-W6754 Datasheet
195Kb / 8P
   Universal-Input/100 W Off-Line Quasi-Resonant Flyback Switching Regulator
STR-W6753 ALLEGRO-STR-W6753 Datasheet
196Kb / 8P
   Universal-Input/58 W Off-Line Quasi-Resonant Flyback Switching Regulator
STR-G6651 ALLEGRO-STR-G6651 Datasheet
175Kb / 8P
   OFF-LINE QUASI-RESONANT FLYBACK SWITCHING REGULATOR
STR-F6600 ALLEGRO-STR-F6600 Datasheet
281Kb / 16P
   OFF-LINE QUASI-RESONANT FLYBACK SWITCHING REGULATORS
STRF6626 ALLEGRO-STRF6626 Datasheet
281Kb / 16P
   OFF-LINE QUASI-RESONANT FLYBACK SWITCHING REGULATORS
February 22, 2000
STRF6676 ALLEGRO-STRF6676 Datasheet
282Kb / 16P
   OFF-LINE QUASI-RESONANT FLYBACK SWITCHING REGULATORS
February 22, 2000
STR-Y6735 ALLEGRO-STR-Y6735 Datasheet
329Kb / 10P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulator
logo
Sanken electric
STR-Y6735 SANKEN-STR-Y6735 Datasheet
254Kb / 10P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulator
logo
AUK corp
SQ6601PT AUK-SQ6601PT Datasheet
421Kb / 8P
   Off-Line Quasi-Resonance Flyback Switching Regulator
logo
Sanken electric
STR-X6729 SANKEN-STR-X6729 Datasheet
300Kb / 9P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com