công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI-8120JD bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Allegro MicroSystems

tên linh kiện SI-8120JD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Step-Down to 12.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ALLEGRO [Allegro MicroSystems]
Trang chủ  http://www.allegromicro.com
Logo ALLEGRO - Allegro MicroSystems

SI-8120JD bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Allegro MicroSystems

  SI-8120JD Datasheet HTML 1Page - Allegro MicroSystems SI-8120JD Datasheet HTML 2Page - Allegro MicroSystems SI-8120JD Datasheet HTML 3Page - Allegro MicroSystems SI-8120JD Datasheet HTML 4Page - Allegro MicroSystems SI-8120JD Datasheet HTML 5Page - Allegro MicroSystems SI-8120JD Datasheet HTML 6Page - Allegro MicroSystems SI-8120JD Datasheet HTML 7Page - Allegro MicroSystems SI-8120JD Datasheet HTML 8Page - Allegro MicroSystems SI-8120JD Datasheet HTML 9Page - Allegro MicroSystems Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
SI-8120JD
Step-Down
to 12.0 V, 1.5 A,
DC/DC Converter
115 Northeast Cutoff, Box 15036
Worcester, Massachusetts 01615-0036
Switching
Regulators
2
FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
Copyright © 2004, 2005 Allegro MicroSystems, Inc.
Recommended Operating Conditions
Min
Max
Units
DC Input Voltage (IO ≤ 1 A)
14
15
V
(IO ≤ 1.5 A)
15
40
V
DC Output Current (VI ≥ 6.3 V)
0
1.5
A
Operating Junction Temp.
-30
+125
°C
For the availability of parts meeting -40°C require-
ments, contact Allegro’s Sales Representative.
Allowable Package Power Dissipation
This data sheet is based on Sanken data sheet SSJ-01967


Số phần tương tự - SI-8120JD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanken electric
SI-8120JD SANKEN-SI-8120JD Datasheet
442Kb / 2P
   Surface-Mount Separate Excitation Step-down Switching Mode Regulator ICs
SI-8120JD SANKEN-SI-8120JD Datasheet
59Kb / 2P
   Surface-Mount, Separate Excitation Step-down Switching Mode
More results

Mô tả tương tự - SI-8120JD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Allegro MicroSystems
SI-8120JF ALLEGRO-SI-8120JF Datasheet
363Kb / 9P
   Step-Down to 12.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8033JD ALLEGRO-SI-8033JD Datasheet
546Kb / 10P
   Step-Down to 3.3 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8025JF ALLEGRO-SI-8025JF Datasheet
320Kb / 9P
   Step-Down to 2.5 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8090JF ALLEGRO-SI-8090JF Datasheet
326Kb / 9P
   Step-Down to 9.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8050JF ALLEGRO-SI-8050JF Datasheet
326Kb / 9P
   Step-Down to 5.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8033JF ALLEGRO-SI-8033JF Datasheet
335Kb / 9P
   Step-Down to 3.3 V, 1.5 A, DC/DC Converter
logo
Sanken electric
SI-8025JF SANKEN-SI-8025JF Datasheet
319Kb / 9P
   Step-Down to 2.5 V, 1.5 A, DC/DC Converter
logo
Allegro MicroSystems
SI-8050JD ALLEGRO-SI-8050JD Datasheet
538Kb / 10P
   Step-Down to 5.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SI-8090JD ALLEGRO-SI-8090JD Datasheet
600Kb / 10P
   Step-Down to 9.0 V, 1.5 A, DC/DC Converter
SPI-8002TW ALLEGRO-SPI-8002TW Datasheet
444Kb / 10P
   Dual 1.5 A, DC/DC Step-Down Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com