công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33064P-5RAG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33064P-5RAG
Giải thích chi tiết về linh kiện  UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33064P-5RAG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33064P-5RAG Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33064P-5RAG Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33064P-5RAG Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33064P-5RAG Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33064P-5RAG Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33064P-5RAG Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33064P-5RAG Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33064P-5RAG Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33064P-5RAG Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
MC34064, MC33064, NCV33064
http://onsemi.com
9
PACKAGE DIMENSIONS
SN SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 483−02
ISSUE C
NOTES:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER
ANSI Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETER.
3. MAXIMUM LEAD THICKNESS INCLUDES
LEAD FINISH THICKNESS. MINIMUM LEAD
THICKNESS IS THE MINIMUM THICKNESS
OF BASE MATERIAL.
4. A AND B DIMENSIONS DO NOT INCLUDE
MOLD FLASH, PROTRUSIONS, OR GATE
BURRS.
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
2.90
3.10 0.1142 0.1220
B
1.30
1.70 0.0512 0.0669
C
0.90
1.10 0.0354 0.0433
D
0.25
0.50 0.0098 0.0197
G
0.85
1.05 0.0335 0.0413
H
0.013
0.100 0.0005 0.0040
J
0.10
0.26 0.0040 0.0102
K
0.20
0.60 0.0079 0.0236
L
1.25
1.55 0.0493 0.0610
M
0
10
0
10
S
2.50
3.00 0.0985 0.1181
0.05 (0.002)
12
3
54
S
A
G
L
B
D
H
C
K
M
J
__
_
_
0.7
0.028
1.0
0.039
mm
inches
SCALE 10:1
0.95
0.037
2.4
0.094
1.9
0.074
SOLDERING FOOTPRINT


Số phần tương tự - MC33064P-5RAG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33064P-5RAG ONSEMI-MC33064P-5RAG Datasheet
167Kb / 11P
   Undervoltage Sensing Circuit
August, 2008 ??Rev. 18
MC33064P-5RAG ONSEMI-MC33064P-5RAG Datasheet
126Kb / 11P
   Undervoltage Sensing Circuit
October, 2016 ??Rev. 19
More results

Mô tả tương tự - MC33064P-5RAG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34064 ONSEMI-MC34064_16 Datasheet
126Kb / 11P
   Undervoltage Sensing Circuit
October, 2016 ??Rev. 19
logo
Microsemi Corporation
MC33064 MICROSEMI-MC33064_04 Datasheet
328Kb / 10P
   UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
MC33064 MICROSEMI-MC33064 Datasheet
150Kb / 10P
   UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
logo
ON Semiconductor
MC34064D-5G ONSEMI-MC34064D-5G Datasheet
167Kb / 11P
   Undervoltage Sensing Circuit
August, 2008 ??Rev. 18
logo
Motorola, Inc
MC34064 MOTOROLA-MC34064 Datasheet
147Kb / 8P
   Undervoltage sensing circuit
logo
Texas Instruments
LM8365 TI1-LM8365 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   Micropower Undervoltage-Sensing Circuit
logo
Microsemi Corporation
MC33164-3 MICROSEMI-MC33164-3 Datasheet
126Kb / 9P
   3V UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
MC33164 MICROSEMI-MC33164 Datasheet
159Kb / 7P
   5V UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
MC33164-3 MICROSEMI-MC33164-3_05 Datasheet
277Kb / 9P
   3V UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
logo
List of Unclassifed Man...
MC341643DM ETC2-MC341643DM Datasheet
278Kb / 9P
   3V UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com