công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC34271FB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC34271FB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Liquid Crystal Display and Backlight Integrated Controller
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC34271FB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - ON Semiconductor

  MC34271FB Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC34271FB Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC34271FB Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC34271FB Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC34271FB Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC34271FB Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC34271FB Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC34271FB Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC34271FB Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 12 page
background image
MC34271
http://onsemi.com
2
Representative Block Diagram
This device contains 350 active transistors.
Vin
D1
S1
SW1
Sync
Drv1
EN1
ELD
Mode
RT
Vref
1.25 V
Ref1
FB1
VDD
Comp1
OSC
D2
S2
VB
V0
V1
V2
V3
V4
Ref2
FB2
Comp2
VA = 5.0 V
Gnd
BIAS
VB
V2
V3
V4
16
15
14
13
12
19
18
17
10
11
9
6
7
32
26
8
31
30
27
2
3
4
23
22
21
28
29
On/Off
From DAC
÷ 2
V1
V0
BIAS Output
Buffers
VB
25
µP Control
EL
Control
EL
Panel
Vin
EN2
VDD
Circuit #1
PWM
Circuit #2
PWM
ELD
EN
VRef
VDD


Số phần tương tự - MC34271FB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC34271FB MOTOROLA-MC34271FB Datasheet
367Kb / 12P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND BACKLIGHT INTEGRATED CONTROLLER
More results

Mô tả tương tự - MC34271FB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC34270 MOTOROLA-MC34270 Datasheet
367Kb / 12P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY AND BACKLIGHT INTEGRATED CONTROLLER
logo
Guangdong Kexin Industr...
KTS2005 KEXIN-KTS2005 Datasheet
46Kb / 2P
   Liquid Crystal Display Backlight Drive Applications
logo
Sanyo Semicon Device
FTS2005 SANYO-FTS2005 Datasheet
40Kb / 4P
   Liquid Crystal Display Backlight Drive Applications
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK472 KODENSHI-KK472 Datasheet
207Kb / 4P
   Liquid Crystal Display Controller
logo
Integral Corp.
IN472-3 INTEGRAL-IN472-3 Datasheet
129Kb / 3P
   Liquid Crystal Display Controller
logo
Hitachi Semiconductor
HD66780 HITACHI-HD66780 Datasheet
2Mb / 48P
   Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller and Driver
logo
National Semiconductor ...
TLDD6932COP472 NSC-TLDD6932COP472 Datasheet
146Kb / 8P
   COP472-3 Liquid Crystal Display Controller
COP472-3 NSC-COP472-3 Datasheet
143Kb / 8P
   COP472-3 Liquid Crystal Display Controller
logo
Texas Instruments
COP472WM-3 TI-COP472WM-3 Datasheet
144Kb / 10P
[Old version datasheet]   COP472-3 Liquid Crystal Display Controller
logo
Seiko Instruments Inc
G191C SII-G191C Datasheet
1Mb / 24P
   LIQUID CRYSTAL DISPLAY MODULE WITH BUILT-IN EL BACKLIGHT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com