công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC34166TV bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC34166TV
Giải thích chi tiết về linh kiện  POWER SWITCHING REGULATORS
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC34166TV bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC34166TV Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC34166TV Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC34166TV Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC34166TV Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC34166TV Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC34166TV Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC34166TV Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC34166TV Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC34166TV Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
MC34166, MC33166
http://onsemi.com
4
Figure 2. Voltage Feedback Input Threshold
versus Temperature
Figure 3. Voltage Feedback Input Bias
Current versus Temperature
Figure 4. Error Amp Open Loop Gain and
Phase versus Frequency
Figure 5. Error Amp Output Saturation
versus Sink Current
Figure 6. Oscillator Frequency Change
versus Temperature
Figure 7. Switch Output Duty Cycle
versus Compensation Voltage
-20
10 M
10
f, FREQUENCY (Hz)
0
30
60
90
120
150
180
100
1.0 k
10 k
100 k
1.0 M
0
20
40
60
80
100
Gain
Phase
-12
-55
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
-25
0
25
50
75
100
125
-8.0
-4.0
0
4.0
4.85
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
4.93
5.01
5.09
5.17
5.25
-55
-25
0
25
50
75
100
125
VCC = 12 V
0
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
20
40
60
80
100
-55
-25
0
25
50
75
100
125
2.0
0
ISink, OUTPUT SINK CURRENT (mA)
0.4
0.8
1.2
1.6
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
1.5
VComp, COMPENSATION VOLTAGE (V)
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
0
20
40
60
80
100
4.5
VCC = 12 V
VComp = 3.25 V
RL = 100 k
TA = +25°C
VFB(th) Max = 5.15 V
VFB(th) Min = 4.95 V
VFB(th) Typ = 5.05 V
VCC = 12 V
VFB = VFB(th)
VCC = 12 V
VFB = 5.5 V
TA = +25°C
VCC = 12 V
TA = +25°C
VCC = 12 V


Số phần tương tự - MC34166TV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34166TV ONSEMI-MC34166TV Datasheet
265Kb / 18P
   3.0 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
October, 2005 ??Rev. 7
MC34166TV ONSEMI-MC34166TV Datasheet
265Kb / 18P
   3.0 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
October, 2005 ??Rev. 7
MC34166TVG ONSEMI-MC34166TVG Datasheet
265Kb / 18P
   3.0 A, Step?뭊p/Down/Inverting Switching Regulators
October, 2005 ??Rev. 7
MC34166TVG ONSEMI-MC34166TVG Datasheet
265Kb / 18P
   3.0 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
October, 2005 ??Rev. 7
More results

Mô tả tương tự - MC34166TV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34167 ONSEMI-MC34167 Datasheet
408Kb / 16P
   POWER SWITCHING REGULATORS
1996 REV 3
logo
Shindengen Electric Mfg...
MA2430 SHINDENGEN-MA2430 Datasheet
448Kb / 7P
   Power Switching Regulators
MA1010 SHINDENGEN-MA1010 Datasheet
596Kb / 7P
   Power Switching Regulators
MA4810 SHINDENGEN-MA4810 Datasheet
489Kb / 9P
   Power Switching Regulators
MA1050 SHINDENGEN-MA1050 Datasheet
447Kb / 7P
   Power Switching Regulators
MA2420 SHINDENGEN-MA2420 Datasheet
449Kb / 7P
   Power Switching Regulators
MA2810 SHINDENGEN-MA2810 Datasheet
449Kb / 7P
   Power Switching Regulators
MA2820 SHINDENGEN-MA2820 Datasheet
449Kb / 7P
   Power Switching Regulators
MA2830 SHINDENGEN-MA2830 Datasheet
450Kb / 7P
   Power Switching Regulators
MA4520 SHINDENGEN-MA4520 Datasheet
483Kb / 9P
   Power Switching Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com