công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC3423D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC3423D
Giải thích chi tiết về linh kiện  OVERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC3423D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC3423D Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC3423D Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC3423D Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC3423D Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC3423D Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC3423D Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC3423D Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC3423D Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
MC3423
3
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
Figure 3. Basic Circuit Configuration
Figure 4. Circuit Configuration for Supply Voltage Above 36 V
Figure 5. Basic Configuration for Programmable Duration
of Overvoltage Condition Before Trip
For minimum value of RG, see Figure 9.
*See text for explanation.
R2
≤ 10 kΩ for minimum drift
+
To
Load
Power
Supply
R1
R2
MC3423
F1
1
2
3
4
75
8
RG
(+ Sense
Lead)
(– Sense Lead)
S1*
*
*R2
≤ 10 kΩ
Q1: VS ≤ 50 V; 2N6504 or equivalent
Q1: VS ≤ 100 V; 2N6505 or equivalent
Q1: VS ≤ 200 V; 2N6506 or equivalent
Q1: VS ≤ 400 V; 2N6507 or equivalent
Q1: VS ≤ 600 V; 2N6508 or equivalent
Q1: VS ≤ 800 V; 2N6509 or equivalent
RS
Power
Supply
MC3423
(– Sense
Lead)
(+ Sense
Lead)
1
8
2
3
4
75
Q1
10
µF
15V
+
1N4740
10V
+
To
Load
*R2
R1
Indication
Out
R3
Vtrip
td =
Vref
× C ≈ [12 × 103] C
(See Figure 10)
Power
Supply
R1
R2
MC3423
R3
C
1
2
47
5
3
8
6
V10
VC
VO
+VCC
VCC
Vtrip
Vref
VIO
VO
VC
0
0
0
td
RG
C1 >
RS
(R1 + R2) 10µF
C1
R1R2
10 mA
Isource
VS
Vtrip + Vref 1 )
R1
R2
[ 2.6 V 1 ) R1
R2
RS +
VS–10
25
k
W
Vtrip + Vref 1 )
R1
R2
[ 2.6 V 1 ) R1
R2


Số phần tương tự - MC3423D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC3423D MOTOROLA-MC3423D Datasheet
423Kb / 6P
   OVERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
logo
ON Semiconductor
MC3423D ONSEMI-MC3423D Datasheet
86Kb / 10P
   Overvoltage Crowbar Sensing Circuit
March, 2005 ??Rev. 5
MC3423DG ONSEMI-MC3423DG Datasheet
86Kb / 10P
   Overvoltage Crowbar Sensing Circuit
March, 2005 ??Rev. 5
MC3423DR2 ONSEMI-MC3423DR2 Datasheet
86Kb / 10P
   Overvoltage Crowbar Sensing Circuit
March, 2005 ??Rev. 5
MC3423DR2G ONSEMI-MC3423DR2G Datasheet
86Kb / 10P
   Overvoltage Crowbar Sensing Circuit
March, 2005 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MC3423D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC3523 MOTOROLA-MC3523 Datasheet
423Kb / 6P
   OVERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
logo
ON Semiconductor
MC3423 ONSEMI-MC3423_05 Datasheet
86Kb / 10P
   Overvoltage Crowbar Sensing Circuit
March, 2005 ??Rev. 5
logo
NEC
UPC3423 NEC-UPC3423 Datasheet
666Kb / 6P
   OVERVOLTAGE CROWBAR SENSING CIRCUIT
logo
Motorola, Inc
MC34062 MOTOROLA-MC34062 Datasheet
829Kb / 11P
   PIN-PROGRAMMABLE OVERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
logo
ON Semiconductor
MC34064 ONSEMI-MC34064_16 Datasheet
126Kb / 11P
   Undervoltage Sensing Circuit
October, 2016 ??Rev. 19
MC34064 ONSEMI-MC34064 Datasheet
120Kb / 12P
   UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
February, 2005 ??Rev. 12
logo
Microsemi Corporation
MC33064 MICROSEMI-MC33064_04 Datasheet
328Kb / 10P
   UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
MC33064 MICROSEMI-MC33064 Datasheet
150Kb / 10P
   UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
logo
ON Semiconductor
MC34064D-5G ONSEMI-MC34064D-5G Datasheet
167Kb / 11P
   Undervoltage Sensing Circuit
August, 2008 ??Rev. 18
logo
Motorola, Inc
MC34064 MOTOROLA-MC34064 Datasheet
147Kb / 8P
   Undervoltage sensing circuit
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com