công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC34152DR2 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC34152DR2
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH SPEED DUAL MOSFET DRIVERS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC34152DR2 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - ON Semiconductor

Back Button MC34152DR2 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC34152DR2 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC34152DR2 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC34152DR2 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC34152DR2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC34152DR2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC34152DR2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC34152DR2 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC34152DR2 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
MC34152, MC33152, NCV33152
http://onsemi.com
10
PACKAGE DIMENSIONS
PDIP−8
CASE 626−05
ISSUE L
NOTES:
1. DIMENSION L TO CENTER OF LEAD WHEN
FORMED PARALLEL.
2. PACKAGE CONTOUR OPTIONAL (ROUND OR
SQUARE CORNERS).
3. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
14
5
8
F
NOTE 2
−A−
−B−
−T−
SEATING
PLANE
H
J
G
D
K
N
C
L
M
M
A
M
0.13 (0.005)
B M
T
DIM
MIN
MAX
MIN
MAX
INCHES
MILLIMETERS
A
9.40
10.16
0.370
0.400
B
6.10
6.60
0.240
0.260
C
3.94
4.45
0.155
0.175
D
0.38
0.51
0.015
0.020
F
1.02
1.78
0.040
0.070
G
2.54 BSC
0.100 BSC
H
0.76
1.27
0.030
0.050
J
0.20
0.30
0.008
0.012
K
2.92
3.43
0.115
0.135
L
7.62 BSC
0.300 BSC
M
−−−
10
−−−
10
N
0.76
1.01
0.030
0.040
__


Số phần tương tự - MC34152DR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34152DR2G ONSEMI-MC34152DR2G Datasheet
228Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
November, 2011??Rev. 12
MC34152DR2G ONSEMI-MC34152DR2G Datasheet
176Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
September, 2014??Rev. 14
More results

Mô tả tương tự - MC34152DR2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS2811 TI-TPS2811 Datasheet
663Kb / 31P
[Old version datasheet]   DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
ON Semiconductor
MC34152 ONSEMI-MC34152_14 Datasheet
176Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
September, 2014??Rev. 14
logo
Texas Instruments
TPS2811 TI1-TPS2811_15 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   DUAL HIGH-SPEED MOSFET DRIVERS
logo
ON Semiconductor
MC34151 ONSEMI-MC34151_04 Datasheet
177Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
July, 2004 ??Rev. 4
MC34152PG ONSEMI-MC34152PG Datasheet
228Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
November, 2011??Rev. 12
MC34151 ONSEMI-MC34151_13 Datasheet
252Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
August, 2013 ??Rev. 9
MC34151 ONSEMI-MC34151 Datasheet
284Kb / 12P
   High Speed Dual MOSFET Drivers
April, 2000 ??Rev. 1
NCP4423 ONSEMI-NCP4423 Datasheet
90Kb / 12P
   3A Dual High-Speed MOSFET Drivers
October, 2000 ??Rev. 1
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX4426 MAXIM-MAX4426_14 Datasheet
866Kb / 7P
   Dual High-Speed 1.5A MOSFET Drivers
Rev 2; 6/06
logo
Linear Technology
LTC1693 LINER-LTC1693 Datasheet
213Kb / 20P
   High Speed Single/Dual MOSFET Drivers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com