công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC34161P bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC34161P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Universal Voltage Monitors
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC34161P bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC34161P Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC34161P Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC34161P Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC34161P Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC34161P Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC34161P Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC34161P Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC34161P Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC34161P Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 16 page
background image
MC34161, MC33161
http://onsemi.com
4
Figure 7. Reference Voltage
versus Supply Voltage
VMode = Gnd
TA = 25°C
10
30
20
40
VCC, SUPPLY VOLTAGE (V)
Figure 8. Reference Voltage
versus Ambient Temperature
1.0
0
Iref, REFERENCE SOURCE CURRENT (mA)
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
VCC = 5.0 V
VMode = Gnd
Figure 9. Reference Voltage Change
versus Source Current
10
0
VCC, SUPPLY VOLTAGE (V)
20
30
40
VMode = Gnd
Pins 2, 3 = 1.5 V
VMode = Vref
Pin 1 = 1.5 V
Pin 2 = Gnd
ICC measured at Pin 8
TA = 25°C
VMode = VCC
Pins 2, 3 = Gnd
Figure 10. Output Saturation Voltage
versus Output Sink Current
Figure 11. Supply Current versus
Supply Voltage
Figure 12. Supply Current
versus Output Sink Current
VCC = 5.0 V
VMode = Gnd
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
–55
–25
0
25
50
75
100
125
Vref Min = 2.48 V
Vref Typ = 2.54 V
Vref Max = 2.60 V
4.0
0
Iout, OUTPUT SINK CURRENT (mA)
8.0
12
16
TA = 85°C
TA = 25°C
TA = –40°C
VCC = 5.0 V
VMode = Gnd
VCC = 5.0 V
VMode = Gnd
TA = 25°C
4.0
0
Iout, OUTPUT SINK CURRENT (mA)
8.0
12
16
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0
0
0
–2.0
–4.0
–6.0
–8.0
–10
0.8
0.6
0
0.4
0.2
2.610
2.578
2.546
2.514
2.482
2.450
0.1
0.5
0.4
0
0.3
0.2
1.6
1.2
0
0.8
0.4


Số phần tương tự - MC34161P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34161P ONSEMI-MC34161P Datasheet
216Kb / 18P
   Universal Voltage Monitors
June, 2006 ??Rev. 9
MC34161P ONSEMI-MC34161P Datasheet
211Kb / 18P
   Universal Voltage Monitors
December, 2008 ??Rev. 11
MC34161PG ONSEMI-MC34161PG Datasheet
216Kb / 18P
   Universal Voltage Monitors
June, 2006 ??Rev. 9
MC34161PG ONSEMI-MC34161PG Datasheet
211Kb / 18P
   Universal Voltage Monitors
December, 2008 ??Rev. 11
MC34161PG ONSEMI-MC34161PG Datasheet
190Kb / 18P
   Universal Voltage Monitors
November, 2015 ??Rev. 13
More results

Mô tả tương tự - MC34161P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
S2067TB ONSEMI-S2067TB Datasheet
227Kb / 18P
   Universal Voltage Monitors
December, 2008 ??Rev. 11
MC34161 ONSEMI-MC34161_15 Datasheet
190Kb / 18P
   Universal Voltage Monitors
November, 2015 ??Rev. 13
S10122PBIB ONSEMI-S10122PBIB Datasheet
227Kb / 18P
   Universal Voltage Monitors
December, 2008 ??Rev. 11
S1220PBID ONSEMI-S1220PBID Datasheet
227Kb / 18P
   Universal Voltage Monitors
December, 2008 ??Rev. 11
MC34161 ONSEMI-MC34161_06 Datasheet
216Kb / 18P
   Universal Voltage Monitors
June, 2006 ??Rev. 9
NCV33161DR2G ONSEMI-NCV33161DR2G Datasheet
211Kb / 18P
   Universal Voltage Monitors
December, 2008 ??Rev. 11
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX8213 MAXIM-MAX8213 Datasheet
606Kb / 16P
   Five Universal Voltage Monitors - Complete Microprocessor Voltage Monitoring
Rev 1; 7/93
MAX836 MAXIM-MAX836_08 Datasheet
106Kb / 7P
   4-Pin Micropower Voltage Monitors
19-1137; Rev 3; 5/08
MAX836 MAXIM-MAX836 Datasheet
61Kb / 6P
   4-Pin Micropower Voltage Monitors
Rev 0; 9/96
logo
Intersil Corporation
X9522 INTERSIL-X9522_06 Datasheet
375Kb / 27P
   Triple DCP, Dual Voltage Monitors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com