công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STP130NS04ZB bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STP130NS04ZB
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-CHANNEL CLAMPED - 7 mohm - 80A TO-220/D2PAK/TO-247 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP130NS04ZB bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STP130NS04ZB Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STP130NS04ZB Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STP130NS04ZB Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STP130NS04ZB Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP130NS04ZB Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP130NS04ZB Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP130NS04ZB Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP130NS04ZB Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP130NS04ZB Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 12 page
background image
9/12
STP130NS04ZB - STB130NS04ZB - STW130NS04ZB
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.85
5.15
0.19
0.20
A1
2.20
2.60
0.086
0.102
b
1.0
1.40
0.039
0.055
b1
2.0
2.40
0.079
0.094
b2
3.0
3.40
0.118
0.134
c
0.40
0.80
0.015
0.03
D
19.85
20.15
0.781
0.793
E
15.45
15.75
0.608
0.620
e5.45
0.214
L
14.20
14.80
0.560
0.582
L1
3.70
4.30
0.14
0.17
L2
18.50
0.728
øP
3.55
3.65
0.140
0.143
øR
4.50
5.50
0.177
0.216
S5.50
0.216
TO-247 MECHANICAL DATA


Số phần tương tự - STP130NS04ZB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STP130NS04ZB STMICROELECTRONICS-STP130NS04ZB Datasheet
382Kb / 16P
   N-channel clamped - 7 mOHM - 80A TO-220/I2/D2PAK/TO-247 Fully protected mesh overlay TM MOSFET
More results

Mô tả tương tự - STP130NS04ZB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STW130NS04ZB STMICROELECTRONICS-STW130NS04ZB_06 Datasheet
382Kb / 16P
   N-channel clamped - 7 mOHM - 80A TO-220/I2/D2PAK/TO-247 Fully protected mesh overlay TM MOSFET
STP80NS04Z STMICROELECTRONICS-STP80NS04Z Datasheet
90Kb / 8P
   N - CHANNEL CLAMPED 7.5mohm - 80A - TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP80NS04ZB STMICROELECTRONICS-STP80NS04ZB Datasheet
115Kb / 6P
   N-CHANNEL CLAMPED 7.5mohm - 80A TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP75NS04Z STMICROELECTRONICS-STP75NS04Z Datasheet
231Kb / 12P
   N-channel Clamped - 7mohm - 80A - TO-220 Fully protected MESH Overlay III Power MOSFET
STP62NS04Z STMICROELECTRONICS-STP62NS04Z Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL CLAMPED 12.5m - 62A TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP60NS04Z STMICROELECTRONICS-STP60NS04Z Datasheet
91Kb / 8P
   N - CHANNEL CLAMPED 10mohm - 60A - TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY MOSFET
STP60NS04ZB STMICROELECTRONICS-STP60NS04ZB Datasheet
292Kb / 8P
   N-CHANNEL CLAMPED 10mohm - 60A TO-220 FULLY PROTECTED MESH OVERLAY??MOSFET
STP60NS04ZB STMICROELECTRONICS-STP60NS04ZB_06 Datasheet
256Kb / 13P
   N-channel clamped - 10mohm - 60A - TO-220 Fully protected Mesh Overlay Power MOSFET
STP62NS04Z STMICROELECTRONICS-STP62NS04Z_06 Datasheet
267Kb / 12P
   N-channel clamped 12.5mOHM - 62A - TO-220 Fully protected MESH OVERLAY Power MOSFET
STP22NS25Z STMICROELECTRONICS-STP22NS25Z Datasheet
449Kb / 10P
   N-CHANNEL 250V - 0.13ohm - 22A TO-220/D2PAK Zener-Protected MESH OVERLAY??MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com