công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
BZX884-B13 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors |
|
BZX884-B13 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors |
4 / 10 page 2004 Mar 26 4 Philips Semiconductors Product specification Voltage regulator diodes BZX884 series ELECTRICAL CHARACTERISTICS Tj =25 °C unless otherwise specified. SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MAX. UNIT VF forward voltage IF = 10 mA; see Fig.2 0.9 V IR reverse current BZX884-B/C2V4 VR =1V 50 µA BZX884-B/C2V7 VR =1V 20 µA BZX884-B/C3V0 VR =1V 10 µA BZX884-B/C3V3 VR =1V 5 µA BZX884-B/C3V6 VR =1V 5 µA BZX884-B/C3V9 VR =1V 3 µA BZX884-B/C4V3 VR =1V 3 µA BZX884-B/C4V7 VR =2V 3 µA BZX884-B/C5V1 VR =2V 2 µA BZX884-B/C5V6 VR =2V 1 µA BZX884-B/C6V2 VR =4V 3 µA BZX884-B/C6V8 VR =4V 2 µA BZX884-B/C7V5 VR =5V 1 µA BZX884-B/C8V2 VR = 5 V 700 nA BZX884-B/C9V1 VR = 6 V 500 nA BZX884-B/C10 VR = 7 V 200 nA BZX884-B/C11 VR = 8 V 100 nA BZX884-B/C12 VR = 8 V 100 nA BZX884-B/C13 VR = 8 V 100 nA BZX884-B/C15 to 75 VR = 0.7 VZnom 50 nA |
Số phần tương tự - BZX884-B13 |
|
Mô tả tương tự - BZX884-B13 |