công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33464N-30CTR bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33464N-30CTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  MICROPOWER UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUITS
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33464N-30CTR bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - ON Semiconductor

  MC33464N-30CTR Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33464N-30CTR Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33464N-30CTR Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33464N-30CTR Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33464N-30CTR Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33464N-30CTR Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33464N-30CTR Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33464N-30CTR Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
MC33464
6
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
H SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 1213–01
(SOT–89)
ISSUE O
N SUFFIX
PLASTIC PACKAGE
CASE 1212–01
(SOT–23–5)
ISSUE O
OUTLINE DIMENSIONS
DIM
MIN
MAX
MILLIMETERS
A1
0.00
0.10
A2
1.00
1.30
B
0.30
0.50
C
0.10
0.25
D
2.80
3.00
E
2.50
3.10
E1
1.50
1.80
e
0.95 BSC
e1
1.90 BSC
L
L1
0.45
0.75
NOTES:
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES
PER ASME Y14.5M, 1994.
3. DATUM C IS A SEATING PLANE.
A
1
5
23
4
D
E1
B
L1
E
e
e1
C
M
0.10
C
S
B
S
A
B 5X
A2
A1
S
0.05
C
L
0.20
–––
DIM
MIN
MAX
MILLIMETERS
A2
1.40
1.60
B
0.37
0.57
B1
0.32
0.52
C
0.30
0.50
D
4.40
4.60
D1
1.50
1.70
E
–––
4.25
E1
2.40
2.60
e
1.50 BSC
e1
3.00 BSC
L1
0.80
–––
NOTES:
1. DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCING
PER ASME Y14.5M, 1994.
3. DATUM C IS A SEATING PLANE.
A
D
E1
B
L1
E
D1
e
e1
C
M
0.10
C
S
B
S
A
M
0.10
C
S
B
S
A
B
B1 2X
A2
C
SOT–89
SOT–23–5
2.4
1.0
0.7 MAX.
0.95
0.95
1.9
(Unit: mm)
3.0
1.5
2.0
1.5
1.5
(Unit: mm)
0.7
1.0
1.0
1.0
45
°
Recommended Footprint for Surface Mount Applications


Số phần tương tự - MC33464N-30CTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC3346 MOTOROLA-MC3346 Datasheet
62Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR ARRAY ONE DIFFERENTIALLY CONNECTED PAIR AND THREE ISOIATED TRANSISTOR ARRAYS
logo
ON Semiconductor
MC3346 ONSEMI-MC3346 Datasheet
147Kb / 5P
   General Purpose Transistor Array One Differentially Connected Pair
July, 2006 ??Rev. 2
MC33460 ONSEMI-MC33460 Datasheet
256Kb / 12P
   Under Voltage Detector Series
November, 1999 ??Rev. 2
MC33460SQ-09ATR ONSEMI-MC33460SQ-09ATR Datasheet
256Kb / 12P
   Under Voltage Detector Series
November, 1999 ??Rev. 2
MC33460SQ-20ATR ONSEMI-MC33460SQ-20ATR Datasheet
256Kb / 12P
   Under Voltage Detector Series
November, 1999 ??Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - MC33464N-30CTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34164 ONSEMI-MC34164 Datasheet
139Kb / 14P
   MICROPOWER UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUITS
August, 2005 ??Rev. 16
logo
National Semiconductor ...
LM8364 NSC-LM8364 Datasheet
199Kb / 8P
   Micropower Undervoltage Sensing Circuits
logo
ON Semiconductor
MC34164 ONSEMI-MC34164_16 Datasheet
148Kb / 12P
   Micropower Undervoltage Sensing Circuits
October, 2016 ??Rev. 19
MC34164 ONSEMI-MC34164_09 Datasheet
242Kb / 12P
   Micropower Undervoltage Sensing Circuits
April, 2009 ??Rev. 18
logo
Texas Instruments
LM8364 TI1-LM8364 Datasheet
797Kb / 14P
[Old version datasheet]   Micropower Undervoltage Sensing Circuits
LM8365 TI1-LM8365 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   Micropower Undervoltage-Sensing Circuit
logo
National Semiconductor ...
LM8365 NSC-LM8365 Datasheet
264Kb / 9P
   Micropower Undervoltage Sensing Circuits with Programmable Output Delay
logo
ON Semiconductor
MC33465 ONSEMI-MC33465 Datasheet
131Kb / 8P
   Micropower Undervoltage Sensing Circuits with Programmable Ouput Delay
October, 1999 ??Rev. 3
MC34064 ONSEMI-MC34064_16 Datasheet
126Kb / 11P
   Undervoltage Sensing Circuit
October, 2016 ??Rev. 19
MC34064 ONSEMI-MC34064 Datasheet
120Kb / 12P
   UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
February, 2005 ??Rev. 12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com