công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33063AP1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33063AP1
Giải thích chi tiết về linh kiện  DC-to-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33063AP1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33063AP1 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33063AP1 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33063AP1 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33063AP1 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33063AP1 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33063AP1 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33063AP1 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33063AP1 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33063AP1 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
MC34063A MC33063A
7
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
1.25 V
Ref
Reg
Vout
–12 V/100 mA
Vout
1.0
µH
+
100
Optional Filter
8
7
Rsc
0.24
6
Vin
4.5 V to 6.0 V
100
+
5
R2
8.2 k
SQ
R
Q2
Q1
Ipk
Osc
CT
Comp.
R1
953
1
2
3
4
+
1500
pF
+
1N5819
1000
µf
+
88
µH
VCC
CO
L
Figure 11. Voltage Inverting Converter
Test
Conditions
Results
Line Regulation
Vin = 4.5 V to 6.0 V, IO = 100 mA
3.0 mV =
±0.012%
Load Regulation
Vin = 5.0 V, IO = 10 mA to 100 mA
0.022 V =
±0.09%
Output Ripple
Vin = 5.0 V, IO = 100 mA
500 mVpp
Short Circuit Current
Vin = 5.0 V, RL = 0.1 Ω
910 mA
Efficiency
Vin = 5.0 V, IO = 100 mA
62.2%
Output Ripple With Optional Filter
Vin = 5.0 V, IO = 100 mA
70 mVpp
12a. External NPN Switch
12b. External PNP Saturated Switch
8
7
6
Vin
1
2
Vout
8
7
6
Vin
1
2
Vout
Figure 12. External Current Boost Connections for IC Peak Greater than 1.5 A


Số phần tương tự - MC33063AP1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33063AP1 ONSEMI-MC33063AP1 Datasheet
149Kb / 16P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
August, 2000 ??Rev. 6
logo
Motorola, Inc
MC33063AP1 MOTOROLA-MC33063AP1 Datasheet
948Kb / 15P
   DC-to-DC Converter Control Circuits SILICON MONOLITHIC INTEGRATED CIRCUIT
logo
ON Semiconductor
MC33063AP1 ONSEMI-MC33063AP1 Datasheet
159Kb / 13P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
February, 2007 ??Rev. 19
MC33063AP1 ONSEMI-MC33063AP1 Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step?뭊p/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
MC33063AP1 ONSEMI-MC33063AP1 Datasheet
1Mb / 15P
   1.5 A, Step-Up/Down/ Inverting Switching Regulators
August, 2010 ??Rev. 23
More results

Mô tả tương tự - MC33063AP1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
34063A ETC-34063A Datasheet
115Kb / 2P
   DC-TO-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
logo
System Logic Semiconduc...
SL34063A SLS-SL34063A Datasheet
73Kb / 2P
   DC-TO-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
logo
Suntac Electronic Corp.
S34063 SUNTAC-S34063 Datasheet
147Kb / 6P
   DC-to-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
logo
Linear Dimensions Semic...
LND34063A LINEAR_DIMENSIONS-LND34063A Datasheet
156Kb / 7P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
MC34063A TGS-MC34063A Datasheet
523Kb / 9P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
logo
Estek Electronics Co. L...
KGM34063AS ESTEK-KGM34063AS Datasheet
230Kb / 13P
   DC-TO-DC CONVERTER CONTROL CIRCUITS
logo
Wing Shing Computer Com...
MC34063A WINGS-MC34063A Datasheet
436Kb / 15P
   DC-TO-DC Converter Control Circuits
logo
Guangdong Kexin Industr...
MC34063A KEXIN-MC34063A Datasheet
2Mb / 7P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
KM34064 KEXIN-KM34064 Datasheet
336Kb / 7P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
MC34063AD TGS-MC34063AD Datasheet
523Kb / 9P
   DC-to-DC Converter Control Circuits
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com