công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33060AD bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33060AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  Fixed Frequency, PWM, Voltage Mode Single Ended Controllers
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33060AD bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33060AD Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33060AD Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33060AD Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33060AD Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33060AD Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33060AD Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC33060AD Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC33060AD Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor MC33060AD Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
MC34060A, MC33060A
http://onsemi.com
11
Vin = 8.0V to 26V
50/35V
390
4
1
2
3
14
13
12
5
6
0.001
150µH @ 4.0A
Vout
+
-
Comp
+
-
Vref
DT
CT
RT
C
E
Gnd
MC34060A
47k
22k
0.05
33k
2.7M
3.9k
4.7k
7
8
9
10
20µH @ 1.0A
MR850
*
28V/
0.5A
300
0.1
470
Tip 111
+
470/
35V
470/
35V
*
+
+
4.7k
VCC
Test
Conditions
Results
Line Regulation
Vin = 8.0 V to 26 V, IO = 0.5 A
40 mV
0.14%
Load Regulation
Vin = 12 V, IO = 1.0 mA to 0.5 A
5.0 mV
0.18%
Output Ripple
Vin = 12 V, IO = 0.5 A
24 mV p–p P.A.R.D.
Efficiency
Vin = 12 V, IO = 0.5 A
75%
*Optional circuit to minimize output ripple
Figure 20. Step–Up Converter


Số phần tương tự - MC33060AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33060AD ONSEMI-MC33060AD Datasheet
187Kb / 16P
   Fixed Frequency, PWM, Voltage Mode Single Ended Controllers
October, 2006 ??Rev. 5
MC33060ADG ONSEMI-MC33060ADG Datasheet
187Kb / 16P
   Fixed Frequency, PWM, Voltage Mode Single Ended Controllers
October, 2006 ??Rev. 5
MC33060ADR2 ONSEMI-MC33060ADR2 Datasheet
187Kb / 16P
   Fixed Frequency, PWM, Voltage Mode Single Ended Controllers
October, 2006 ??Rev. 5
MC33060ADR2G ONSEMI-MC33060ADR2G Datasheet
187Kb / 16P
   Fixed Frequency, PWM, Voltage Mode Single Ended Controllers
October, 2006 ??Rev. 5
More results

Mô tả tương tự - MC33060AD

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC34060A ONSEMI-MC34060A_06 Datasheet
187Kb / 16P
   Fixed Frequency, PWM, Voltage Mode Single Ended Controllers
October, 2006 ??Rev. 5
MC34060A ONSEMI-MC34060A_11 Datasheet
159Kb / 16P
   Fixed Frequency, PWM Voltage Mode Single Ended Controllers
March, 2011 ??Rev. 7
logo
Renesas Technology Corp
ISL6722A RENESAS-ISL6722A Datasheet
1Mb / 26P
   Flexible Single Ended Current Mode PWM Controllers
logo
Intersil Corporation
ISL6722AABZ INTERSIL-ISL6722AABZ Datasheet
613Kb / 26P
   Flexible Single Ended Current Mode PWM Controllers
September 29, 2015
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX5070 MAXIM-MAX5070 Datasheet
365Kb / 22P
   High-Performance, Single-Ended, Current-Mode PWM Controllers
Rev 3; 10/06
MAX5094A MAXIM-MAX5094A Datasheet
296Kb / 22P
   High-Performance, Single-Ended, Current-Mode PWM Controllers
Rev 3; 10/06
logo
Renesas Technology Corp
ISL71043M RENESAS-ISL71043M Datasheet
1Mb / 27P
   Radiation Tolerant Single-Ended Current Mode PWM Controllers
Feb 23, 2023
logo
Microsemi Corporation
LX1681 MICROSEMI-LX1681 Datasheet
125Kb / 9P
   VOLTAGE - MODE PWM CONTROLLERS
LX1681 MICROSEMI-LX1681_05 Datasheet
205Kb / 9P
   Voltage-Mode PWM Controllers
logo
Intersil Corporation
ISL6741IVZ-T INTERSIL-ISL6741IVZ-T Datasheet
963Kb / 28P
   Flexible Double Ended Voltage and Current Mode PWM Controllers
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com