công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33761SNT1-28 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33761SNT1-28
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low-Noise Low Dropout Voltage Regulator with 1V ON/OFF Control
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33761SNT1-28 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33761SNT1-28 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33761SNT1-28 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33761SNT1-28 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33761SNT1-28 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33761SNT1-28 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33761SNT1-28 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33761SNT1-28 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC33761SNT1-28 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC33761SNT1-28 Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
MC33761
http://onsemi.com
11
TYPICAL TRANSIENT RESPONSES
Figure 17. MC33761 Typical Noise Density Performance
Figure 18. MC33761 Typical Ripple Rejection
Performance
Figure 19. Typical Output Impedance plot
Cout = 1.0 mF, Vin = Vout + 1.0
f, FREQUENCY (Hz)
0
−10
−20
−30
−50
−60
−70
−80
1,000,000
100,000
100
f, FREQUENCY (Hz)
1,000,000
10,000
1,000
100
2.5
1.0
0.5
0
−90
−100
3.5
10,000
1,000
f, FREQUENCY (Hz)
100,000
10,000
1,000
100
150
100
50
0
250
100,000
1.5
2.0
3.0
IO = 1.0 mA
10 mA
20 mA
80 mA
−40
IO = 50 mA
10 mA
1,000,000
200
IO = 50 mA
10 mA
Vin = VO + 1.0 V
TA = 25°C
Cout = 1.0 mF
Vin = Vout + 1 .0V
TA = 25°C
Cout = 1.0 mF
RMS Noise, IO = 10 mA:
20 Hz − 100 kHz: 29
mV
20 Hz − 1.0 MHz: 31
mV
RMS Noise, IO = 50 mA:
20 Hz − 100 kHz: 27
mV
20 Hz − 1.0 MHz: 30
mV


Số phần tương tự - MC33761SNT1-28

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33761SNT1-025 ONSEMI-MC33761SNT1-025 Datasheet
408Kb / 13P
   Ultra Low?묿oise Low Dropout Voltage Regulator with 1.0 V ON/OFF Control
July, 2006 ??Rev. 8
MC33761SNT1-025G ONSEMI-MC33761SNT1-025G Datasheet
408Kb / 13P
   Ultra Low?묿oise Low Dropout Voltage Regulator with 1.0 V ON/OFF Control
July, 2006 ??Rev. 8
MC33761SNT1-028 ONSEMI-MC33761SNT1-028 Datasheet
408Kb / 13P
   Ultra Low?묿oise Low Dropout Voltage Regulator with 1.0 V ON/OFF Control
July, 2006 ??Rev. 8
MC33761SNT1-028G ONSEMI-MC33761SNT1-028G Datasheet
408Kb / 13P
   Ultra Low?묿oise Low Dropout Voltage Regulator with 1.0 V ON/OFF Control
July, 2006 ??Rev. 8
MC33761SNT1-029 ONSEMI-MC33761SNT1-029 Datasheet
408Kb / 13P
   Ultra Low?묿oise Low Dropout Voltage Regulator with 1.0 V ON/OFF Control
July, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC33761SNT1-28

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
NCP4561 ONSEMI-NCP4561 Datasheet
129Kb / 16P
   ULTRA LOW-NOISE LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH 1.0 ON/OFF CONTROL
May, 2002 ??Rev. 2
MC33263 ONSEMI-MC33263 Datasheet
269Kb / 12P
   Ultra Low Noise 150 mA Low Dropout Voltage Regulator with ON/OFF Control
April, 2000 ??Rev. 2
NCP623 ONSEMI-NCP623 Datasheet
148Kb / 14P
   Ultra Low Noise 150 mA Low Dropout Voltage Regulator with ON/OFF Control
August, 2004 ??Rev. 0
NCP623 ONSEMI-NCP623_06 Datasheet
212Kb / 16P
   Ultra Low Noise 150 mA Low Dropout Voltage Regulator with ON/OFF Control
September, 2006 ??Rev. 7
MC33762 ONSEMI-MC33762 Datasheet
218Kb / 16P
   Dual Ultra Low-Noise Low Dropout Voltage Regulator with 1.0 V ON/OFF Control
July, 2003 ??Rev. 4
logo
New Japan Radio
NJM2386 NJRC-NJM2386 Datasheet
177Kb / 9P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF CONTROL
NJM2388F12 NJRC-NJM2388F12 Datasheet
175Kb / 9P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF CONTROL
NJM2370 NJRC-NJM2370 Datasheet
214Kb / 8P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF CONTROL
NJM2396 NJRC-NJM2396 Datasheet
513Kb / 6P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF CONTROL
NJM2386A NJRC-NJM2386A Datasheet
270Kb / 11P
   LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR WITH ON/OFF CONTROL
Ver.2016-04-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com