công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33502P bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33502P
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE RAIL-TO-RAIL DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33502P bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - ON Semiconductor

  MC33502P Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 15 page
background image
MC33502
4
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (VCC = 5.0 V, VEE = 0 V, VCM = VO = VCC/2, TA = 25°C, unless otherwise noted.)
Characteristic
Symbol
Min
Typ
Max
Unit
Slew Rate (VS = ±2.5 V, VO = –2.0 to 2.0 V, RL = 2.0 kΩ, AV = 1.0)
SR
V/
µs
Positive Slope
2.0
3.0
6.0
Negative Slope
2.0
3.0
6.0
Unity Gain Bandwidth
BW
MHz
VCC = 1.0 V
3.0
4.0
6.0
VCC = 3.0 V
3.5
4.5
7.0
VCC = 5.0 V
4.0
5.0
8.0
Gain Margin (RL =10 kΩ, CL = 0 pF)
Am
6.5
dB
Phase Margin (RL = 10 kΩ, CL = 0 pF)
φm
60
Deg
Channel Separation (f = 1.0 Hz to 20 kHz, RL = 600 Ω)
CS
120
dB
Power Bandwidth (VO = 4.0 Vpp, RL = 1.0 kΩ, THD ≤1.0%)
BWP
200
kHz
Total Harmonic Distortion (VO = 4.5 Vpp, RL = 600 Ω, AV = 1.0)
THD
%
f = 1.0 kHz
0.004
f = 10 kHz
0.01
Differential Input Resistance (VCM = 0 V)
Rin
>1.0
terra
Differential Input Capacitance (VCM = 0 V)
Cin
2.0
pF
Equivalent Input Noise Voltage (VCC = 1.0 V, VCM = 0 V, VEE = Gnd,
en
nV/
√Hz
RS = 100 Ω)
f = 1.0 kHz
30
f = 10 kHz
60
Figure 1. Representative Block Diagram
Offset
Voltage
Trim
Output
Voltage
Saturation
Detector
Body
Bias
Clamp
VCC
VCC
VCC
VCC
IN–
Out
IN+


Số phần tương tự - MC33502P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33502P ONSEMI-MC33502P Datasheet
193Kb / 15P
   1.0 V, Rail?뭪o?뭃ail, Dual Operational Amplifier
July, 2006 ??Rev. 8
MC33502PG ONSEMI-MC33502PG Datasheet
193Kb / 15P
   1.0 V, Rail?뭪o?뭃ail, Dual Operational Amplifier
July, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC33502P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMV358A TI1-LMV358A Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
LMV358A TI1-LMV358A_17 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   Dual Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
logo
ON Semiconductor
NCS2003 ONSEMI-NCS2003 Datasheet
457Kb / 10P
   Low Voltage, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
January, 2014 ??Rev. 2
logo
SG Micro Corp
SGM8922 SGMICRO-SGM8922 Datasheet
324Kb / 10P
   Dual Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
logo
STMicroelectronics
TS912 STMICROELECTRONICS-TS912 Datasheet
102Kb / 12P
   RAIL TO RAIL CMOS DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
April 1999
logo
Micrel Semiconductor
MIC864 MICREL-MIC864_12 Datasheet
442Kb / 9P
   Dual 350kHz Rail-to-Rail Operational Amplifier
logo
STMicroelectronics
TS912 STMICROELECTRONICS-TS912_07 Datasheet
205Kb / 18P
   Rail-to-rail CMOS dual operational amplifier
logo
Advanced Linear Devices
ALD2704 ALD-ALD2704 Datasheet
52Kb / 6P
   DUAL RAIL-TO-RAIL CMOS OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Micrel Semiconductor
MIC864 MICREL-MIC864_14 Datasheet
534Kb / 11P
   Dual 350kHz Rail-to-Rail Operational Amplifier
logo
STMicroelectronics
TS912 STMICROELECTRONICS-TS912_06 Datasheet
217Kb / 19P
   Rail-to-Rail CMOS Dual Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com