công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33502P bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33502P
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW VOLTAGE RAIL-TO-RAIL DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33502P bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  MC33502P Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33502P Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 15 page
background image
MC33502
3
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued) (VCC = 5.0 V, VEE = 0 V, VCM = VO = VCC/2, RL to VCC/2, TA = 25°C, unless
otherwise noted.)
Characteristic
Unit
Max
Typ
Min
Symbol
Output Voltage Swing, High (VID = ±0.2 V)
VOH
V
VCC = 1.0 V (TA = 25°C)
RL = 10 kΩ
0.9
0.95
RL = 600 Ω
0.85
0.88
VCC = 1.0 V (TA = –40° to 105°C)
RL = 10 kΩ
0.85
RL = 600 Ω
0.8
VCC = 3.0 V (TA = 25°C)
RL = 10 kΩ
2.9
2.93
RL = 600 Ω
2.8
2.84
VCC = 3.0 V (TA = –40° to 105°C)
RL = 10 kΩ
2.85
RL = 600 Ω
2.75
VCC = 5.0 V (TA = 25°C)
RL = 10 kΩ
4.9
4.92
RL = 600 Ω
4.75
4.81
VCC = 5.0 V (TA = –40° to 105°C)
RL = 10 kΩ
4.85
RL = 600 Ω
4.7
Output Voltage Swing, Low (VID = ±0.2 V)
VOL
V
VCC = 1.0 V (TA = 25°C)
RL = 10 kΩ
0.05
0.02
RL = 600 Ω
0.1
0.05
VCC = 1.0 V (TA = –40° to 105°C)
RL = 10 kΩ
0.1
RL = 600 Ω
0.15
VCC = 3.0 V (TA = 25°C)
RL = 10 kΩ
0.05
0.02
RL = 600 Ω
0.1
0.08
VCC = 3.0 V (TA = –40° to 105°C)
RL = 10 kΩ
0.1
RL = 600 Ω
0.15
VCC = 5.0 V (TA = 25°C)
RL = 10 kΩ
0.05
0.02
RL = 600 Ω
0.15
0.1
VCC = 5.0 V (TA = –40° to 105°C)
RL = 10 kΩ
0.1
RL = 600 Ω
0.2
Common Mode Rejection (Vin = 0 to 5.0 V)
CMR
60
75
dB
Power Supply Rejection Ratio
VOL
60
75
µV/V
VCC/VEE = 5.0 V/Ground to 3.0 V/Ground
Output Short Circuit Current (Vin Diff = ±1.0 V)
ISC
mA
VCC = 1.0 V
Source
6.0
13
26
Sink
10
13
26
VCC = 3.0 V
Source
15
32
60
Sink
40
64
140
VCC = 5.0 V
Source
20
40
140
Sink
40
70
140
Power Supply Current (Per Amplifier, VO = 0 V)
ID
mA
VCC = 1.0 V
1.2
1.75
VCC = 3.0 V
1.5
2.0
VCC = 5.0 V
1.65
2.25
VCC = 1.0 V (TA = –40 to 105°C)
2.0
VCC = 3.0 V (TA = –40 to 105°C)
2.25
VCC = 5.0 V (TA = –40 to 105°C)
2.5


Số phần tương tự - MC33502P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33502P ONSEMI-MC33502P Datasheet
193Kb / 15P
   1.0 V, Rail?뭪o?뭃ail, Dual Operational Amplifier
July, 2006 ??Rev. 8
MC33502PG ONSEMI-MC33502PG Datasheet
193Kb / 15P
   1.0 V, Rail?뭪o?뭃ail, Dual Operational Amplifier
July, 2006 ??Rev. 8
More results

Mô tả tương tự - MC33502P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMV358A TI1-LMV358A Datasheet
1Mb / 29P
[Old version datasheet]   Dual Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
LMV358A TI1-LMV358A_17 Datasheet
1Mb / 27P
[Old version datasheet]   Dual Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
logo
ON Semiconductor
NCS2003 ONSEMI-NCS2003 Datasheet
457Kb / 10P
   Low Voltage, Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
January, 2014 ??Rev. 2
logo
SG Micro Corp
SGM8922 SGMICRO-SGM8922 Datasheet
324Kb / 10P
   Dual Rail-to-Rail Output Operational Amplifier
logo
STMicroelectronics
TS912 STMICROELECTRONICS-TS912 Datasheet
102Kb / 12P
   RAIL TO RAIL CMOS DUAL OPERATIONAL AMPLIFIER
April 1999
logo
Micrel Semiconductor
MIC864 MICREL-MIC864_12 Datasheet
442Kb / 9P
   Dual 350kHz Rail-to-Rail Operational Amplifier
logo
STMicroelectronics
TS912 STMICROELECTRONICS-TS912_07 Datasheet
205Kb / 18P
   Rail-to-rail CMOS dual operational amplifier
logo
Advanced Linear Devices
ALD2704 ALD-ALD2704 Datasheet
52Kb / 6P
   DUAL RAIL-TO-RAIL CMOS OPERATIONAL AMPLIFIER
logo
Micrel Semiconductor
MIC864 MICREL-MIC864_14 Datasheet
534Kb / 11P
   Dual 350kHz Rail-to-Rail Operational Amplifier
logo
STMicroelectronics
TS912 STMICROELECTRONICS-TS912_06 Datasheet
217Kb / 19P
   Rail-to-Rail CMOS Dual Operational Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com