công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33375ST-3.3T3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33375ST-3.3T3
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW DROPOUT MICROPOWER VOLTAGE REGULATOR
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33375ST-3.3T3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - ON Semiconductor

  MC33375ST-3.3T3 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33375ST-3.3T3 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33375ST-3.3T3 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33375ST-3.3T3 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33375ST-3.3T3 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33375ST-3.3T3 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33375ST-3.3T3 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33375ST-3.3T3 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33375ST-3.3T3 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
MC33375
http://onsemi.com
5
Figure 7. Dropout Voltage versus Temperature
Figure 8. Ground Pin Current versus
Input Voltage
Figure 9. Ground Pin Current versus
Ambient Temperature
Figure 10. Output Voltage versus Ambient
Temperature (Vin = Vout + 1V)
–40
8
0
TA (°C)
Vin (VOLTS)
23
8
10
6
4
2
0
7
5
4
3
2
1
0
–20
0
20
40
60
80
100
120
140
IL = 100 mA
IL = 250 mA
–40
2.5
TEMPERATURE (
°C)
2.495
2.49
2.485
2.48
2.475
2.47
025
85
6
IL = 50 mA
IO = 0
IO = 250 mA
–40
300
TEMPERATURE (
°C)
250
200
150
100
50
0
025
85
IL = 10 mA
IL = 100 mA
IL = 250 mA
IL = 300 mA
1
8
12
IL = 300 mA
IL = 100 mA
IL = 50 mA
45
67


Số phần tương tự - MC33375ST-3.3T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33375ST-3.3T3 ONSEMI-MC33375ST-3.3T3 Datasheet
155Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control
October, 2006 ??Rev. 10
MC33375ST-3.3T3 ONSEMI-MC33375ST-3.3T3 Datasheet
254Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control
May, 2009 ??Rev. 12
MC33375ST-3.3T3G ONSEMI-MC33375ST-3.3T3G Datasheet
155Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control
October, 2006 ??Rev. 10
MC33375ST-3.3T3G ONSEMI-MC33375ST-3.3T3G Datasheet
254Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control
May, 2009 ??Rev. 12
More results

Mô tả tương tự - MC33375ST-3.3T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33275 ONSEMI-MC33275 Datasheet
197Kb / 12P
   LOW DROPOUT MICROPOWER VOLTAGE REGULATOR
March, 2000 ??Rev. 4
logo
Texas Instruments
LP5951 TI1-LP5951_14 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   Micropower, 150mA Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
logo
National Semiconductor ...
LP5951 NSC-LP5951 Datasheet
606Kb / 10P
   Micropower, 150mA Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
LP5990 TI1-LP5990_14 Datasheet
926Kb / 18P
[Old version datasheet]   Micropower 200mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
logo
International Rectifier
IRU1502-33 IRF-IRU1502-33 Datasheet
125Kb / 11P
   MICROPOWER 1A LOW DROPOUT PMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LP2987 TI1-LP2987 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Micropower, 200 mA Ultra Low-Dropout Voltage Regulator
LP5990 TI1-LP5990 Datasheet
930Kb / 16P
[Old version datasheet]   LP5990 Micropower 200mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
LP5990 TI-LP5990_15 Datasheet
901Kb / 16P
[Old version datasheet]   LP5990 Micropower 200mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
LP5951MG-1.8 TI1-LP5951MG-1.8 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LP5951 Micropower, 150mA Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
logo
National Semiconductor ...
LP3985 NSC-LP3985 Datasheet
570Kb / 17P
   Micropower, 150mA Low-Noise Ultra Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com