công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM1403ARN-Q6F bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM1403ARN-Q6F
Giải thích chi tiết về linh kiện  3V FIPS-140 Security Supervisor with Battery Switchover
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM1403ARN-Q6F bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  STM1403ARN-Q6F Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM1403ARN-Q6F Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM1403ARN-Q6F Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM1403ARN-Q6F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM1403ARN-Q6F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM1403ARN-Q6F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM1403ARN-Q6F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM1403ARN-Q6F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM1403ARN-Q6F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3/9
STM1403
Figure 3. QFN16 Connections
Note: See PIN DESCRIPTIONS, page 9 of the full datasheet for details.
1. Normal Mode: Low when VOUT is internally switched to VCC and High when VOUT is internally switched to battery.
2. SAL, RST, PFO, and BLD are Open Drain.
3. VREF only for STM1403A; VTPU for STM1403B/C.
1
PFO(2)
PFI
TP1
(NH)
BLD(2)
MR
RST(2)
VCC
VCCSW
(1)
VOUT
VREF or VTPU
(3)
VBAT
VSS
AI09683
2
3
4
8
7
6
5
SAL(2)
9
10
11
12
13
14
15
16
TP2
(NL)
TP3
(NH)
TP4
(NL)


Số phần tương tự - STM1403ARN-Q6F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM1403ARNQ6F STMICROELECTRONICS-STM1403ARNQ6F Datasheet
361Kb / 34P
   3 V FIPS-140 security supervisor with battery switchover
More results

Mô tả tương tự - STM1403ARN-Q6F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM1403 STMICROELECTRONICS-STM1403_08 Datasheet
361Kb / 34P
   3 V FIPS-140 security supervisor with battery switchover
STM1404 STMICROELECTRONICS-STM1404_08 Datasheet
370Kb / 35P
   3 V FIPS-140 security supervisor with battery switchover
STM690 STMICROELECTRONICS-STM690_06 Datasheet
657Kb / 32P
   3V Supervisor with Battery Switchover
STM690 STMICROELECTRONICS-STM690 Datasheet
445Kb / 31P
   3V Supervisor with Battery Switchover
STM1404 STMICROELECTRONICS-STM1404 Datasheet
199Kb / 9P
   Security Supervisor with Battery Switchover
logo
Mixed Signal Integratio...
MSFIPS MSI-MSFIPS Datasheet
97Kb / 8P
   FIPS-140 Level 4 Security Supervisor
logo
STMicroelectronics
STM690A STMICROELECTRONICS-STM690A Datasheet
773Kb / 37P
   5V Supervisor with Battery Switchover
STM690 STMICROELECTRONICS-STM690_10 Datasheet
960Kb / 42P
   3 V supervisor with battery switchover
STM690A STMICROELECTRONICS-STM690A_10 Datasheet
1Mb / 43P
   5 V supervisor with battery switchover
logo
Micro Analog systems
MCP7952X MAS-MCP7952X Datasheet
946Kb / 50P
   3V SPI Real-Time Clock Calendar with Battery Switchover
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com