công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM1403ATN-Q6F bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM1403ATN-Q6F
Giải thích chi tiết về linh kiện  3V FIPS-140 Security Supervisor with Battery Switchover
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM1403ATN-Q6F bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  STM1403ATN-Q6F Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM1403ATN-Q6F Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM1403ATN-Q6F Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM1403ATN-Q6F Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM1403ATN-Q6F Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM1403ATN-Q6F Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM1403ATN-Q6F Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM1403ATN-Q6F Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM1403ATN-Q6F Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
STM1403
6/9
PART NUMBERING
Table 3. Ordering Information Scheme (see Figure 5., page 7 for Marking Information)
For other options, or for more information on any aspect of this device, please contact the ST Sales Office
nearest you.
Example:
STM1403
A
T
M
Q
6
F
Device Type
STM1403: Physical, Voltage Tamper Detect
VOUT Status (SAL = Active-Low)
A: VOUT = ON; Vccsw = Normal Mode
B: VOUT = High-Z; Vccsw = High
C: VOUT = Ground; Vccsw = High
Reset Threshold Voltage
T: VRST = 3.00V to 3.15V
S: VRST = 2.85V to 3.00V
R: VRST = 2.55V to 2.70V
Battery Low Voltage Detect Threshold (VDET)
M: VDET = 2.3V (Typ)
N: VDET = 2.5V (Typ)
O: VDET = 3.2V (Typ)
Package
Q = QFN16 (3mm x 3mm)
Temperature Range
6 = –40 to 85°C
Shipping Method
F = ECOPACK Package, Tape & Reel


Số phần tương tự - STM1403ATN-Q6F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM1403ATNQ6F STMICROELECTRONICS-STM1403ATNQ6F Datasheet
361Kb / 34P
   3 V FIPS-140 security supervisor with battery switchover
More results

Mô tả tương tự - STM1403ATN-Q6F

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
STM1403 STMICROELECTRONICS-STM1403_08 Datasheet
361Kb / 34P
   3 V FIPS-140 security supervisor with battery switchover
STM1404 STMICROELECTRONICS-STM1404_08 Datasheet
370Kb / 35P
   3 V FIPS-140 security supervisor with battery switchover
STM690 STMICROELECTRONICS-STM690_06 Datasheet
657Kb / 32P
   3V Supervisor with Battery Switchover
STM690 STMICROELECTRONICS-STM690 Datasheet
445Kb / 31P
   3V Supervisor with Battery Switchover
STM1404 STMICROELECTRONICS-STM1404 Datasheet
199Kb / 9P
   Security Supervisor with Battery Switchover
logo
Mixed Signal Integratio...
MSFIPS MSI-MSFIPS Datasheet
97Kb / 8P
   FIPS-140 Level 4 Security Supervisor
logo
STMicroelectronics
STM690A STMICROELECTRONICS-STM690A Datasheet
773Kb / 37P
   5V Supervisor with Battery Switchover
STM690 STMICROELECTRONICS-STM690_10 Datasheet
960Kb / 42P
   3 V supervisor with battery switchover
STM690A STMICROELECTRONICS-STM690A_10 Datasheet
1Mb / 43P
   5 V supervisor with battery switchover
logo
Micro Analog systems
MCP7952X MAS-MCP7952X Datasheet
946Kb / 50P
   3V SPI Real-Time Clock Calendar with Battery Switchover
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com