công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33465 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33465
Giải thích chi tiết về linh kiện  Micropower Undervoltage Sensing Circuits with Programmable Ouput Delay
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33465 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

  MC33465 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC33465 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC33465 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33465 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33465 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33465 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33465 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33465 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
MC33465
http://onsemi.com
7
Figure 14. Timing Waveforms
tD
Vin
VIL + VH
VIL
Input Voltage
Delay Capacitor
Vin
0 V
Reset Output
tD
L–H
L–H
tD
H–L
tD
H–L
ORDERING INFORMATION
Device
Threshold
Voltage
Type
Marking
Package
Package
MC33465N–09ATR
0.9
A9
MC33465N–20ATR
2.0
C0
MC33465N–22ATR
2.2
C2
MC33465N–27ATR
2.7
C7
MC33465N–28ATR
2.8
Open
D8
MC33465N–30ATR
3.0
Oen
Drain
D0
MC33465N–32ATR
3.2
Drain
Reset
D2
MC33465N–34ATR
3.4
Reset
D4
MC33465N–38ATR
3.8
D8
SOT 23
MC33465N–45ATR
4.5
E5
SOT–23
5–Lead
3000 Tape & Reel
MC33465N–46ATR
4.6
E6
5–Lead
MC33465N–47ATR
4.7
E7
MC33465N–09CTR
0.9
9A
MC33465N–20CTR
2.0
0C
MC33465N–27CTR
2.7
Compl.
7C
MC33465N–30CTR
3.0
MOS
0D
MC33465N–43CTR
4.3
Reset
3E
MC33465N–44CTR
4.4
4E
MC33465N–45CTR
4.5
5E
Other voltages from 0.9 to 6.0 V, in 0.1 V increments, are available. Consult factory for information.


Số phần tương tự - MC33465

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Motorola, Inc
MC3346 MOTOROLA-MC3346 Datasheet
62Kb / 4P
   GENERAL PURPOSE TRANSISTOR ARRAY ONE DIFFERENTIALLY CONNECTED PAIR AND THREE ISOIATED TRANSISTOR ARRAYS
logo
ON Semiconductor
MC3346 ONSEMI-MC3346 Datasheet
147Kb / 5P
   General Purpose Transistor Array One Differentially Connected Pair
July, 2006 ??Rev. 2
MC33460 ONSEMI-MC33460 Datasheet
256Kb / 12P
   Under Voltage Detector Series
November, 1999 ??Rev. 2
MC33460SQ-09ATR ONSEMI-MC33460SQ-09ATR Datasheet
256Kb / 12P
   Under Voltage Detector Series
November, 1999 ??Rev. 2
MC33460SQ-20ATR ONSEMI-MC33460SQ-20ATR Datasheet
256Kb / 12P
   Under Voltage Detector Series
November, 1999 ??Rev. 2
More results

Mô tả tương tự - MC33465

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM8365 NSC-LM8365 Datasheet
264Kb / 9P
   Micropower Undervoltage Sensing Circuits with Programmable Output Delay
logo
ON Semiconductor
MC33464 ONSEMI-MC33464 Datasheet
127Kb / 8P
   MICROPOWER UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUITS
Rev 2, 07/1999
MC34164 ONSEMI-MC34164 Datasheet
139Kb / 14P
   MICROPOWER UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUITS
August, 2005 ??Rev. 16
logo
National Semiconductor ...
LM8364 NSC-LM8364 Datasheet
199Kb / 8P
   Micropower Undervoltage Sensing Circuits
logo
ON Semiconductor
MC34164 ONSEMI-MC34164_16 Datasheet
148Kb / 12P
   Micropower Undervoltage Sensing Circuits
October, 2016 ??Rev. 19
MC34164 ONSEMI-MC34164_09 Datasheet
242Kb / 12P
   Micropower Undervoltage Sensing Circuits
April, 2009 ??Rev. 18
logo
Texas Instruments
LM8364 TI1-LM8364 Datasheet
797Kb / 14P
[Old version datasheet]   Micropower Undervoltage Sensing Circuits
LM8365 TI1-LM8365 Datasheet
1Mb / 22P
[Old version datasheet]   Micropower Undervoltage-Sensing Circuit
logo
ON Semiconductor
MC34064 ONSEMI-MC34064_16 Datasheet
126Kb / 11P
   Undervoltage Sensing Circuit
October, 2016 ??Rev. 19
MC34064 ONSEMI-MC34064 Datasheet
120Kb / 12P
   UNDERVOLTAGE SENSING CIRCUIT
February, 2005 ??Rev. 12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com