công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33375D-2.5R2 Datasheet(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33375D-2.5R2
Nội dung chi tiết  LOW DROPOUT MICROPOWER VOLTAGE REGULATOR
tải về  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 12 page
background image
MC33375
http://onsemi.com
5
Figure 7. Dropout Voltage versus Temperature
Figure 8. Ground Pin Current versus
Input Voltage
Figure 9. Ground Pin Current versus
Ambient Temperature
Figure 10. Output Voltage versus Ambient
Temperature (Vin = Vout + 1V)
–40
8
0
TA (°C)
Vin (VOLTS)
23
8
10
6
4
2
0
7
5
4
3
2
1
0
–20
0
20
40
60
80
100
120
140
IL = 100 mA
IL = 250 mA
–40
2.5
TEMPERATURE (
°C)
2.495
2.49
2.485
2.48
2.475
2.47
025
85
6
IL = 50 mA
IO = 0
IO = 250 mA
–40
300
TEMPERATURE (
°C)
250
200
150
100
50
0
025
85
IL = 10 mA
IL = 100 mA
IL = 250 mA
IL = 300 mA
1
8
12
IL = 300 mA
IL = 100 mA
IL = 50 mA
45
67



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn