công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33375ST-2.5T3 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33375ST-2.5T3
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW DROPOUT MICROPOWER VOLTAGE REGULATOR
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33375ST-2.5T3 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33375ST-2.5T3 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33375ST-2.5T3 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33375ST-2.5T3 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33375ST-2.5T3 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33375ST-2.5T3 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33375ST-2.5T3 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33375ST-2.5T3 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33375ST-2.5T3 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33375ST-2.5T3 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
MC33375
http://onsemi.com
7
1.8 V Option
0.1
80
f, FREQUENCY (kHz)
Figure 15. Output Voltage versus Temperature
Figure 16. Output Voltage versus Input Voltage
Figure 17. Ground Current versus Load
Current
Figure 18. Quiescent Current versus Input Voltage
Figure 19. PSRR versus Frequency
60
50
40
30
20
10
0
110
100
1000
–40
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
–20
0
20
40
60
80
100
120
1.85
1.81
1.80
1.79
1.78
1.77
1.76
1.75
Figure 20. Enable Response
0
VCC, (V)
13
4
6
2.0
1.8
1.6
0.8
0.6
0.4
0.2
0
TA = 25° C
ILOAD = 0 mA
1.84
1.83
1.82
ILOAD = 100 mA
2
5
1.4
1.2
1.0
0
ILOAD, (mA)
50
100
150
200
250
300
350
12
6
4
2
0
0
VCC, (V)
13
4
6
140
120
40
20
0
TA = 25° C
ILOAD = 0 mA
10
8
2
5
100
80
60
TA = 25° C
VCC = 3 V
70
2 V
0 V
ENABLE
VOUT
VCC = 3 V
ILOAD = 1 mA
TA = 25°C
COUT = 1 mF
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
t, TIME (
ms)


Số phần tương tự - MC33375ST-2.5T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33375ST-2.5T3 ONSEMI-MC33375ST-2.5T3 Datasheet
155Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control
October, 2006 ??Rev. 10
MC33375ST-2.5T3 ONSEMI-MC33375ST-2.5T3 Datasheet
254Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control
May, 2009 ??Rev. 12
MC33375ST-2.5T3G ONSEMI-MC33375ST-2.5T3G Datasheet
155Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control
October, 2006 ??Rev. 10
MC33375ST-2.5T3G ONSEMI-MC33375ST-2.5T3G Datasheet
254Kb / 14P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control
May, 2009 ??Rev. 12
MC33375ST-2.5T3G ONSEMI-MC33375ST-2.5T3G Datasheet
210Kb / 13P
   300 mA, Low Dropout Voltage Regulator with On/Off Control
October, 2013 ??Rev. 16
More results

Mô tả tương tự - MC33375ST-2.5T3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33275 ONSEMI-MC33275 Datasheet
197Kb / 12P
   LOW DROPOUT MICROPOWER VOLTAGE REGULATOR
March, 2000 ??Rev. 4
logo
Texas Instruments
LP5951 TI1-LP5951_14 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   Micropower, 150mA Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
logo
National Semiconductor ...
LP5951 NSC-LP5951 Datasheet
606Kb / 10P
   Micropower, 150mA Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
logo
Texas Instruments
LP5990 TI1-LP5990_14 Datasheet
926Kb / 18P
[Old version datasheet]   Micropower 200mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
logo
International Rectifier
IRU1502-33 IRF-IRU1502-33 Datasheet
125Kb / 11P
   MICROPOWER 1A LOW DROPOUT PMOS VOLTAGE REGULATOR
logo
Texas Instruments
LP2987 TI1-LP2987 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   Micropower, 200 mA Ultra Low-Dropout Voltage Regulator
LP5990 TI1-LP5990 Datasheet
930Kb / 16P
[Old version datasheet]   LP5990 Micropower 200mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
LP5990 TI-LP5990_15 Datasheet
901Kb / 16P
[Old version datasheet]   LP5990 Micropower 200mA CMOS Low Dropout Voltage Regulator
LP5951MG-1.8 TI1-LP5951MG-1.8 Datasheet
1Mb / 26P
[Old version datasheet]   LP5951 Micropower, 150mA Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
logo
National Semiconductor ...
LP3985 NSC-LP3985 Datasheet
570Kb / 17P
   Micropower, 150mA Low-Noise Ultra Low-Dropout CMOS Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com