công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

A19A-W2SS1612-C8 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD.

tên linh kiện A19A-W2SS1612-C8
Giải thích chi tiết về linh kiện  The white light of this light emitting diode is formed by mixing light from a blue light chip
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  REFOND [SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD.]
Trang chủ  http://www.refond.com/
Logo REFOND - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD.

A19A-W2SS1612-C8 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD.

Back Button A19A-W2SS1612-C8 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. A19A-W2SS1612-C8 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. A19A-W2SS1612-C8 Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. A19A-W2SS1612-C8 Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. A19A-W2SS1612-C8 Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. A19A-W2SS1612-C8 Datasheet HTML 10Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. A19A-W2SS1612-C8 Datasheet HTML 11Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. A19A-W2SS1612-C8 Datasheet HTML 12Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. A19A-W2SS1612-C8 Datasheet HTML 13Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
REFOND:WI-E-045
A/3
REV:E/1
Tel: +86-755-66839118
Fax:+86-755-66839300
E-mail:sales@refond.com
Web: www.refond.com
PAGE:9
TG-201712120857EP
1.7 Typical optical characteristics curves
Fig 1-5 Forward Voltage Vs. Forward Current.
Fig 1-6 Forward Current Vs. Relative Intensity.
0
0.6
1.2
1.8
2.4
0
300
600
900
1200
Forward Current (mA)
0
300
600
900
1200
32
34
36
38
40
Forward Voltage (v)


Số phần tương tự - A19A-W2SS1612-C8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN REFOND OPTOELE...
A19A-W2SS2312-C7 REFOND-A19A-W2SS2312-C7 Datasheet
1Mb / 23P
   The white light of this light emitting diode is formed by mixing light from a blue light chip
A19A-W2SS3913-C7 REFOND-A19A-W2SS3913-C7 Datasheet
1Mb / 23P
   The white light of this light emitting diode is formed by mixing light from a blue light chip
More results

Mô tả tương tự - A19A-W2SS1612-C8

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SHENZHEN REFOND OPTOELE...
A19A-W2SS3913-C7 REFOND-A19A-W2SS3913-C7 Datasheet
1Mb / 23P
   The white light of this light emitting diode is formed by mixing light from a blue light chip
A19A-W2SS2312-C7 REFOND-A19A-W2SS2312-C7 Datasheet
1Mb / 23P
   The white light of this light emitting diode is formed by mixing light from a blue light chip
A28B-W2SS4712-C7 REFOND-A28B-W2SS4712-C7 Datasheet
1Mb / 23P
   The white light of this light emitting diode is formed by mixing light from a blue light chip
RT-C13A-W2ET0412-P6 REFOND-RT-C13A-W2ET0412-P6 Datasheet
2Mb / 23P
   The white light of this light emitting diode is formed by mixing light from a blue light chip Size
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KLP-343W KODENSHI-KLP-343W Datasheet
177Kb / 2P
   White Light Emitting Diode
KLP-563W KODENSHI-KLP-563W Datasheet
167Kb / 2P
   White Light Emitting Diode
logo
Roithner LaserTechnik G...
B3B-440-LBS ROITHNER-B3B-440-LBS Datasheet
331Kb / 2P
   White Light Emitting Diode
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KLB-16WC KODENSHI-KLB-16WC Datasheet
184Kb / 2P
   White Light Emitting Diode(InGaN)
KLP-32W KODENSHI-KLP-32W Datasheet
159Kb / 2P
   Light Emitting Diode(White Color)
logo
Roithner LaserTechnik G...
ELD-450-525 ROITHNER-ELD-450-525 Datasheet
264Kb / 1P
   BLUE Light Emitting Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com