công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

UGF15DT Datasheet(PDF) 2 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện UGF15DT
Nội dung chi tiết  15.0 Ampere Insulated Single Ultra Fast Recovery Rectifier Diodes
tải về  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  THINKISEMI [Thinki Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.thinkisemi.com
Logo 

   
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
AMBIENT TEMPERATURE ℃
FIG.1- TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
SINGLE PHASE HALF
WAVE 60HZ
RESISTIVE OR
INDUCTIVE LOAD
20
250
15
8
4
0
12
125
0
FIG.3-MAXIMUM NON-REPETITVE FORWARD SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60HZ
200
100
0
100
50
20
5
5
2
1
10
8.3 ms Single Half-Sine-Wave
(JEDEC METOD)
REVERSE VOLTAGE,(V)
FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
4
1
2
10
20
40
0.1
0.4
0.2
100
2
10
4
1
40
200
20
100
TJ=25°C
PERCENT OF RATED PEAK
REVERSE VOLTAGE(%)
FIG.2-TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
1.0
10
0.1
40
60
80
100 120 140
20
1000
100
TJ=25°C
TJ=125°C
0.2
1.0
0.1
10
40
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
0.8
0.6
20
4
2
0.4
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, (V)
FIG.4-TYPICAL INSTANTAEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
TJ=25°C
PULSE WIDTH 300uS
1% DUTY CYCLE
UGF15DT
UGF15JT
UGF15GT
RATING AND CHARACTERTIC CURVES (UGF15DT/UGF15GT/UGF15JT)
250
© 1995 Thinki Semiconductor Co., Ltd.
http://www.thinkisemi.com.tw/
Page 2/2
Rev.10T
UGF15DT thru UGF15JT



Html Pages

1  2 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn