công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

F12C20A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

tên linh kiện F12C20A
Giải thích chi tiết về linh kiện  12.0 Ampere Dual Common Anode Ultra Fast Recovery Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  THINKISEMI [Thinki Semiconductor Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.thinkisemi.com
Logo THINKISEMI - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

F12C20A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.

  F12C20A_V01 Datasheet HTML 1Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd. F12C20A_V01 Datasheet HTML 2Page - Thinki Semiconductor Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
© 1995 Thinki Semiconductor Co., Ltd.
http://www.thinkisemi.com.tw/
Page 2/2
Rev.08T
FIG.1 - FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.3 - TYPICAL INSTANTANEOUS
FORWARD CHARACTERISTICS
12
1
6
60
0.1
0.4
0.2
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
50
100
150
CASE TEMPERATURE,
oC
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,
VOLTS
FIG.2 - MAXIMUM NON-REPETITIVE
PEAK FORWARD SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
0
20
40
60
80
100
1
10
100
FIG.4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,%
0.1
0
1
10
1000
100
20
40
60
80
100
FIG.5 - TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE, VOLTS
0.1
10
1000
1.0
4.0
10
100
100
60 Hz Resistive or
Inductive load
Pulse Width 8.3ms
Single Half-Sire-Wave
(JEDEC Method)
TJ=25
oC
PULSE WIDTH=300uS
1% DUTY CYCLE
TJ=125
oC
TJ=25
oC
TJ = 25
oC
f = 1.0 MHZ
Vsig = 50mVp-p
F12C20A
F12C40A
F12C60A
F12C20A thru F12C60A


Số phần tương tự - F12C20A_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Thinki Semiconductor Co...
F12C20A THINKISEMI-F12C20A Datasheet
635Kb / 2P
   12.0 Ampere Common Anode Fast Recovery Rectifier Diodes
F12C20A THINKISEMI-F12C20A Datasheet
335Kb / 2P
   12.0 Ampere Dual Series Connection Ultra Fast Recovery Rectifiers
F12C20A THINKISEMI-F12C20A Datasheet
334Kb / 2P
   12.0 Ampere Dual Doubler Polarity Ultra Fast Recovery Rectifiers
F12C20A THINKISEMI-F12C20A Datasheet
334Kb / 2P
   12.0 Ampere Dual Common Cathode Ultra Fast Recovery Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - F12C20A_V01

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Thinki Semiconductor Co...
U12C20A THINKISEMI-U12C20A_18 Datasheet
272Kb / 2P
   12.0 Ampere Dual Common Anode Ultra Fast Recovery Rectifiers
R12U02RF THINKISEMI-R12U02RF Datasheet
284Kb / 2P
   12.0 Ampere Insulated Dual Common Anode Ultra Fast Recovery Rectifiers
Rev.12T
URF1220A THINKISEMI-URF1220A Datasheet
283Kb / 2P
   12.0 Ampere Insulated Dual Common Anode Ultra Fast Recovery Rectifiers
MUR1220FCA THINKISEMI-MUR1220FCA Datasheet
287Kb / 2P
   12.0 Ampere Insulated Dual Common Anode Ultra Fast Recovery Rectifiers
Rev.07T
MUR1220CA THINKISEMI-MUR1220CA_V01 Datasheet
276Kb / 2P
   12.0 Ampere Heatsink Dual Common Anode Ultra Fast Recovery Rectifiers
Rev.07T
MURF1220CTR THINKISEMI-MURF1220CTR_V01 Datasheet
263Kb / 2P
   12.0 Ampere Insulated Dual Common Anode Ultra Fast Recovery Rectifiers
12F20HF3S THINKISEMI-12F20HF3S Datasheet
316Kb / 2P
   12.0 Ampere Insulated Dual Common Anode Ultra Fast Recovery Rectifiers
MURF1220CA THINKISEMI-MURF1220CA Datasheet
262Kb / 2P
   12.0 Ampere Insulated Dual Common Anode Ultra Fast Recovery Rectifiers
Rev.07T
FS12A20CT THINKISEMI-FS12A20CT Datasheet
299Kb / 2P
   12.0 Ampere Surface Mount Dual Common Anode Ultra Fast Recovery Rectifiers
Rev.07T
MURB1220CA THINKISEMI-MURB1220CA Datasheet
302Kb / 2P
   12.0 Ampere Surface Mount Dual Common Anode Ultra Fast Recovery Rectifiers
Rev.07T
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com