công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.VN

X  

Preview PDF Download HTML

MC33368 Datasheet(PDF) 5 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33368
Nội dung chi tiết  High Voltage GreenLine Power Factor Controller
tải về  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100% Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo 

 
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
MC33368
http://onsemi.com
5
6.0 V
–55
110
–0.12
0.08
10
100
–55
16
–0.2
1.6
5.0
µs/DIV
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
VM, MULTIPLIER PIN 5 INPUT VOLTAGE (V)
f, FREQUENCY (Hz)
TA, AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Figure 1. Current Sense Input Threshold
versus Multiplier Input
VM, MULTIPLIER PIN 5 INPUT VOLTAGE (V)
Figure 2. Current Sense Input Threshold
versus Multiplier Input, Expanded View
VCC = 14 V
TA = 25°C
Figure 3. Reference Voltage versus Temperature
Figure 4. Overvoltage Comparator Input
Threshold versus Temperature
Figure 5. Error Amplifier Transconductance
and Phase versus Frequency
Figure 6. Error Amplifier Transient Response
VCC = 14 V
VCC = 14 V
TA = 25°C
VCC = 14 V
VO = 2.0 to 4.0 V
RL = 10 kΩ
TA = 25°C
Phase
Transconductance
1.2
1.0
0.6
0.4
0.2
0
12
8.0
4.0
0
–4.0
80
60
40
20
0
–20
0.06
0.05
0.03
0.02
0.01
0
109
108
107
106
4.0 V
2.0 V
0 V
–1.0 V
0.04
0.07
0.8
1.4
0.6
1.4
2.2
3.0
–0.06
0
0.06
0.12
0.20
–25
0
25
50
75
125
100
–25
0
25
50
75
100
125
100
1.0 k
10 k
100 k
1.0 M
10 M
0
30
60
90
120
150
180
VCC = 14 V
VPin 4 = 4.0 V
= 3.0 V
= 2.75 V
= 2.5 V
= 2.25 V
= 2.0 V
= 3.75 V
= 3.5 V
= 3.25 V
VPin 4 = 4.0 V
= 3.0 V
= 2.75 V
= 2.5 V
= 2.25 V
= 2.0 V



Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 


bảng dữ liệu tải về




Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ]  

Alldatasheet là?   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Đánh dấu trang   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved© Alldatasheet.com


Site nhân bản
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn