công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33363BP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33363BP
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH VOLTAGE OFF-LINE SWITCHING REGULATOR
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33363BP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33363BP Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC33363BP Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC33363BP Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC33363BP Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC33363BP Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC33363BP Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33363BP Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33363BP Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33363BP Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
MC33363B
7
MOTOROLA ANALOG IC DEVICE DATA
Figure 17. Representative Block Diagram
Oscillator
PWM
PWM Latch
Current Limit
Thermal
Shutdown
Error
Startup
Control
Band Gap
Regulator
UVLO
14.5 V/
9.5 V
OVP
2.6 V
Current
2.6 V
Regulator Output
6.5 V
R
C
8
6
7
4, 5, 12, 13
Gnd
11
16
9
10
1
Voltage
Compensation
Power Switch
Overvoltage
AC Input
DC Output
2.25 I
I
8.1
R
S
Q
Driver
3
Startup Input
405
T
T
Comparator
Leading Edge
Blanking
Mirror
4 I
270
µA
VCC
Comparator
Protection
Input
Drain
Feedback Input
Amplifier
Figure 18. Timing Diagram
Capacitor C
Compensation
PWM
Comparator
Output
Oscillator Output
PWM Latch
Q Output
Power Switch
Gate Drive
Leading Edge
Blanking Input
(Power Switch
Drain Current)
Normal PWM Operating Range
Output Overload
Current
Limit
Threshold
0.6 V
2.6 V
Current Limit
Propagation
Delay
T


Số phần tương tự - MC33363BP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33363B ONSEMI-MC33363B Datasheet
187Kb / 11P
   High Voltage Switching Regulator
November, 2005 ??Rev. 6
MC33363BDW ONSEMI-MC33363BDW Datasheet
187Kb / 11P
   High Voltage Switching Regulator
November, 2005 ??Rev. 6
MC33363BDWG ONSEMI-MC33363BDWG Datasheet
187Kb / 11P
   High Voltage Switching Regulator
November, 2005 ??Rev. 6
MC33363BDWG ONSEMI-MC33363BDWG Datasheet
211Kb / 11P
   High Voltage Switching Regulator
February, 2015 ??Rev. 11
MC33363BDWR2 ONSEMI-MC33363BDWR2 Datasheet
187Kb / 11P
   High Voltage Switching Regulator
November, 2005 ??Rev. 6
More results

Mô tả tương tự - MC33363BP

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33363A ONSEMI-MC33363A Datasheet
399Kb / 12P
   HIGH VOLTAGE OFF-LINE SWITCHING REGULATOR
1998 REV 1
MC33362 ONSEMI-MC33362 Datasheet
390Kb / 12P
   HIGH VOLTAGE OFF-LINE SWITCHING REGULATOR
1999 REV 3
MC33363 ONSEMI-MC33363 Datasheet
399Kb / 12P
   HIGH VOLTAGE OFF-LINE SWITCHING REGULATOR
REV 3
MC33365 ONSEMI-MC33365 Datasheet
233Kb / 12P
   HIGH VOLTAGE OFF-LINE SWITCHING REGULATOR
1999 REV 1
NCP1000 ONSEMI-NCP1000 Datasheet
115Kb / 16P
   Integrated Off-Line Switching Regulator
December, 2003 ??Rev. 7
logo
Monolithic Power System...
HF01B00 MPS-HF01B00 Datasheet
902Kb / 16P
   Off Line High Voltage Quasi Resonant Regulator
logo
Sanken electric
STR-A607XM SANKEN-STR-A607XM Datasheet
278Kb / 13P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
STR-Y6735 SANKEN-STR-Y6735 Datasheet
254Kb / 10P
   Off-Line Quasi-Resonant Switching Regulator
STR-A606XHD SANKEN-STR-A606XHD Datasheet
279Kb / 13P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
logo
Allegro MicroSystems
STR3A151D ALLEGRO-STR3A151D Datasheet
265Kb / 14P
   PWM Off-Line Switching Regulator ICs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com