công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1243G4M bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Adels-Contact

tên linh kiện 1243G4M
Giải thích chi tiết về linh kiện  500 RZ/ 4 MDS GW
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADELS [Adels-Contact]
Trang chủ  https://www.adels-contact.com/
Logo ADELS - Adels-Contact

1243G4M bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Adels-Contact

  1243G4M Datasheet HTML 1Page - Adels-Contact 1243G4M Datasheet HTML 2Page - Adels-Contact  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
03/02/2020
Screw Connectors
500 RZ/ 4 MDS GW
Terminal Block, 4 pole, Insulating Material: PA 6-GW, Cross-
Section: 2.5 mm², Pin Spacing: 10.0 mm, Centre Stop (MDS): yes,
Fixing: Catch Pin, Voltage Rating: 450 V, Current Rating: 24 A
Order Info
Reference Number (ref. no.)
1243G4M
Applications
Lighting, Installation, Electrical Appliances
PU
0
Type
Type
Terminal Block
Number of poles
4 pole
Clamping Units per Pole
1
Colour
white
Cross-Section
2.5 mm²
Connection Type
Screw
Centre Stop (MDS)
yes
Technical Data
Voltage Rating
450 V
Current Rating
24 A
Insulating Material
PA 6-GW
Contact Material
Brass
Core Cross-Section min.
0.5 mm²
Core Cross-Section max.
2.5 mm²
Flammability Rating
V-2
max. Ambient Temperature Operation
85 °C
Type of Conductor Solid
yes
Type of Conductor Flexible
yes
Type of Conductor Stranded
yes
Stripping Length
7.0-7.5 mm
Assembly Contact Screw
0.8x4.0 / 0.5 Nm
Pin Spacing
10.0 mm
Fixing
Catch Pin
Approbation EN60998
500_EN60998_20070808_20160412_VDE_ENEC_40021791_web.pdf
Approbation UL
500_1000_19770222_20071007_UL_E63492_1-01_Description_web.pdf
Approbation CSA
Schraub_Steck_Schraubenlos_SI_Klemmen_20160429_CSA_70076573_Certificate_web.pdf


Số phần tương tự - 1243G4M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adels-Contact
1243G4 ADELS-1243G4 Datasheet
119Kb / 2P
   500 RZ/ 4 DS GW
More results

Mô tả tương tự - 1243G4M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adels-Contact
1243GAM ADELS-1243GAM Datasheet
122Kb / 2P
   500 RZ/10 MDS GW
1243G2M ADELS-1243G2M Datasheet
117Kb / 2P
   500 RZ/ 2 MDS GW
1243G12M ADELS-1243G12M Datasheet
123Kb / 2P
   500 RZ/12 MDS GW
1243GBM ADELS-1243GBM Datasheet
122Kb / 2P
   500 RZ/11 MDS GW
1243G1M ADELS-1243G1M Datasheet
117Kb / 2P
   500 RZ/ 1 MDS GW
1243G3M ADELS-1243G3M Datasheet
118Kb / 2P
   500 RZ/ 3 MDS GW
1243G5M ADELS-1243G5M Datasheet
119Kb / 2P
   500 RZ/ 5 MDS GW
1243G6M ADELS-1243G6M Datasheet
120Kb / 2P
   500 RZ/ 6 MDS GW
1243G8M ADELS-1243G8M Datasheet
121Kb / 2P
   500 RZ/ 8 MDS GW
1243G7M ADELS-1243G7M Datasheet
121Kb / 2P
   500 RZ/ 7 MDS GW
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com